công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU3N45K3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STATEK CORPORATION

tên linh kiện STU3N45K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 450 V - 3.3typ., 1.8 A Zener-protected SuperMESH3??Power MOSFET in a IPAK package
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STATEK [STATEK CORPORATION]
Trang chủ  http://www.statek.com
Logo STATEK - STATEK CORPORATION

STU3N45K3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STATEK CORPORATION

Back Button STU3N45K3 Datasheet HTML 6Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 7Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 8Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 9Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 10Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 11Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 12Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 13Page - STATEK CORPORATION STU3N45K3 Datasheet HTML 14Page - STATEK CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
DocID17206 Rev 3
11/14
STU3N45K3
Package mechanical data
14
Table 9. IPAK (TO-251) mechanical data
DIM
mm.
min.
typ.
max.
A
2.20
2.40
A1
0.90
1.10
b
0.64
0.90
b2
0.95
b4
5.20
5.40
B5
0.30
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.20
E
6.40
6.60
e
2.28
e1
4.40
4.60
H
16.10
L
9.00
9.40
L1
0.80
1.20
L2
0.80
1.00
V1
10°


Số phần tương tự - STU3N45K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STU3N45K3 STMICROELECTRONICS-STU3N45K3 Datasheet
838Kb / 14P
   Gate charge minimized
June 2013 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STU3N45K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFI5N95K3 STMICROELECTRONICS-STFI5N95K3 Datasheet
747Kb / 13P
   N-channel 950 V, 3 廓 typ., 4 A Zener-protected SuperMESH3?? Power MOSFET in I2PAKFP package
May 2013 Rev 1
STN3N45K3 STMICROELECTRONICS-STN3N45K3 Datasheet
487Kb / 12P
   N-channel 450 V, 3.2 廓, 1.8 A, TO-92, SOT-223, IPAK SuperMESH3??Power MOSFET
STD1HN60K3 STMICROELECTRONICS-STD1HN60K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 600 V, 6.7 廓 typ., 1.2 A SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK and IPAK packages
April 2013 Rev 1
STF13N95K3 STMICROELECTRONICS-STF13N95K3 Datasheet
861Kb / 19P
   N-channel 950 V, 0.68 Ohm typ., 10 A Zener-protected SuperMESH3
STD5N95K3 STMICROELECTRONICS-STD5N95K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 3 ohm typ, 4 A Zener-protected SuperMESH3
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
STF4N62K3 STMICROELECTRONICS-STF4N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 1.7 廓 typ., 3.8 A SuperMESH3 Power MOSFET
STD3PK50Z STMICROELECTRONICS-STD3PK50Z Datasheet
740Kb / 15P
   P-channel 500 V, 3 廓 typ., 2.8 A Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET in a DPAK package
STFW2N105K5 STMICROELECTRONICS-STFW2N105K5 Datasheet
866Kb / 14P
   N-channel 1050 V, 6 廓 typ., 1.5 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in a TO-3PF package
May 2014 Rev 1
CD00269478 STMICROELECTRONICS-CD00269478 Datasheet
443Kb / 10P
   Dual N-channel 450 V, 3.2 廓, 0.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in SO-8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com