công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM217D2T-TR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM217D2T-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM217D2T-TR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button LM217D2T-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
LM117, LM217, LM317
Application information
Doc ID 2154 Rev 18
11/25
(R2 sets maximum VO)
* RS sets output impedance of charger ZO = RS (1 + R2/R1). Use of RS allows low charging rates whit fully
charged battery.
Figure 11.
Digitally selected outputs
Figure 12.
Battery charger (12 V)


Số phần tương tự - LM217D2T-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
More results

Mô tả tương tự - LM217D2T-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LM217 STMICROELECTRONICS-LM217 Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
LM317K STMICROELECTRONICS-LM317K Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_08 Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_10 Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217LZ-TR STMICROELECTRONICS-LM217LZ-TR Datasheet
683Kb / 23P
   Low current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulators
LM217M STMICROELECTRONICS-LM217M_08 Datasheet
766Kb / 21P
   Medium current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
logo
Analog Devices
ADM663A AD-ADM663A Datasheet
331Kb / 9P
   Tri-Mode: 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADM663A AD-ADM663A_15 Datasheet
279Kb / 9P
   Tri-Mode 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADG3304 AD-ADG3304 Datasheet
68Kb / 5P
   Low Voltage 1.2 V to 5.5 V, Bidirectional, Logic Level Translators
REV. PrC Feb 2004
logo
Micro Commercial Compon...
LM317DT MCC-LM317DT_13 Datasheet
216Kb / 2P
   Adjustable Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com