công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR18EZHJ115 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện MCR18EZHJ115
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film rectangular
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR18EZHJ115 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MCR18
Resistors
Rev.B
4/5
Makeup of the part number
Packaging Specifications Code
Part No.
MC
8
1
RE
Resistance tolerance
ZH
J
Nominal resistance
EZH
Paper tape (4mm Pitch)
φ180mm (7in.)
5,000
MCR18
J
±5%
F
±1%
J is also used
for jumper
Reel (
φ180) : JEITA ET-7200B
: Standard product
Part No.
Resistance tolerance
Code
Packaging specifications
Reel
Basic ordering unit (pcs)
J(
±5%)
F(
±1%)
F
J
:
:
4 digits
3 digits
Resistance code, 3 or 4 digits.
000 denotes jumper type.
Resistance
tolerance
Resistance
code
Dimensions
3.00
2.95
3.05
3.10
3.20
3.15
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
RESISTANCE
(
Ω)
JIS C 5201-1 4.4.2
SAMPLE SIZE : n
=20pcs
MICROMETER
0.1
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Fig.2 Dimensions (length)
0.1
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
RESISTANCE
(
Ω)
JIS C 5201-1 4.4.2
SAMPLE SIZE : n
=20pcs
MICROMETER
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
Fig.3 Dimensions (width)
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
JIS C 5201-1 4.4.2
SAMPLE SIZE : n
=20pcs
MICROMETER
0.1
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
RESISTANCE
(
Ω)
Fig.4 Dimensions (thickness)
Electrical characteristics
RESISTANCE
(
Ω)
0.1
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
JIS C 5201-1 4.5
SAMPLE SIZE : n
=20pcs
20
°C 65%RH
−8.0
−6.0
−4.0
−2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Fig.5 Resistance
JIS C 5201-1 4.8
SAMPLE SIZE : n
=10pcs
25
°C / −55°C
25
°C / 125°C
−900
−700
−500
−300
−100
100
300
500
700
900
RESISTANCE
(
Ω)
0.1
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Fig.6 Variation resistance with
temperature
−4.0
−3.0
−2.0
−1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
RESISTANCE
(
Ω)
0.1
1
10 100 1k 10k 100k1M 10M
JIS C 5201-1 4.13
SAMPLE SIZE : n
=10pcs
RATED VOLTAGE
×2.5TIMES : 2s
MAXIMUM OVERLOAD VOLTAGE : 400V
Fig.7 Overload


Số phần tương tự - MCR18EZHJ115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18EZHJ100 ROHM-MCR18EZHJ100 Datasheet
95Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR18EZHJ115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_1 Datasheet
81Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10_1 Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18_1 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR006 ROHM-MCR006 Datasheet
62Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10 Datasheet
98Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR01 ROHM-MCR01 Datasheet
93Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ000 ROHM-MCR18EZHJ000 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZHF5102 ROHM-MCR10EZHF5102 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10EZHJ680 ROHM-MCR10EZHJ680 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18EZHF1501 ROHM-MCR18EZHF1501 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com