công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR18EZHJ115 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện MCR18EZHJ115
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film rectangular
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR18EZHJ115 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR18EZHJ115 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
MCR18
Resistors
Rev.B
1/5
Thick film rectangular
MCR18 (1206 size: 1 / 4W)
Features
1) Power rating of 1 / 4W
2) Highly reliable chip resistor Ruthenium oxide dielectric offers superior resistance to the elements.
3) Electrodes not corroded by soldering
Thick film makes the electrodes very strong.
4) Leading the world in development and mass production.
Since start of production in 1976 (first in the wold), this component has established a solid reputation as a
general–purpose chip resistor.
5) ROHM resistors have approved ISO–9001 certification.
Design and specifications are subject to change without notice. Carefully check the specification sheet before using or
ordering it.
Ratings
0.25W (1 / 4W)
−55
°C to +155°C
200V
at 70
°C
Item
Conditions
Specifications
Rated power
Rated voltage
Operating temperature
Nominal resistance
See Table 1.
Limiting element voltage
Power must be derated according to the power derating curve in
Figure 1 when ambient temperature exceeds 70
°C.
The voltage rating is calculated by the following equation.
If the value obtained exceeds the limiting element voltage,
the voltage rating is equal to the maximum operating voltage.
E: Rated voltage (V)
P: Rated power (W)
R: Nominal resistance (
Ω)
E
= P×R
0
20
40
60
80
100
−55
0
70
100
155
AMBIENT TEMPERAT
URE (
°C)
Fig.1


Số phần tương tự - MCR18EZHJ115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18EZHJ100 ROHM-MCR18EZHJ100 Datasheet
95Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR18EZHJ115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_1 Datasheet
81Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10_1 Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18_1 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR006 ROHM-MCR006 Datasheet
62Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10 Datasheet
98Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR01 ROHM-MCR01 Datasheet
93Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ000 ROHM-MCR18EZHJ000 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZHF5102 ROHM-MCR10EZHF5102 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10EZHJ680 ROHM-MCR10EZHJ680 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18EZHF1501 ROHM-MCR18EZHF1501 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com