công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQAF15N70 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQAF15N70
Giải thích chi tiết về linh kiện  700V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF15N70 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF15N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 >    #
"B!   >




3


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

'5+E50<5H++<<+*<E<+5;E'I<E';<@5EHH+E<+5<'J
8+HE<+<558+*<+<05'C505JH5+<5; '5+E50<'H<'J
05'C505J'+55;HE<'8805'5+H<'J8+H+5+H5<+5C<E<+<5K
<5E<+<5*<J'J05<<H<+58'<+5;E+E<+5;EE<+

'5+E50 8+H '+<  'HE+5D< + H< ' +55'0 8< 5 05< H88+
<*5< + J< @5EH E< <L8+< @+5< '88+*'0  '5+E50 <5H+
5<+'5'0
'M
/ 0! ! 
 12  "
1"2 1 2 
    
!   "   " "  B  
  N
3 '     
!          "
" B    
!   !

    !
! " #$
 %$%
 #
'! 5
!5

   
 !     
 
8 
8 
  
  ""  
    !>
 !

5 
 8 
       
  !> 
 !
" 
58 
    
" "    
  


Số phần tương tự - FQAF15N70

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF15N70 ISC-FQAF15N70 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQAF15N70

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N70 FAIRCHILD-FQP6N70 Datasheet
763Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com