công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324DR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM324DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Operational Amplifiers
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM324DR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button LM324DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM324DR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902
http://onsemi.com
7
14
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
1.0
10
100
1000
f, FREQUENCY (kHz)
550
500
450
400
350
300
250
200
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
t, TIME (
ms)
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0
5.0
10
15
20
25
30
35
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
90
80
70
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18
20
VCC = 30 V
VEE = GND
TA = 25°C
CL = 50 pF
Input
Output
18
16
14
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
20
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18
20
± VCC/VEE, POWER SUPPLY VOLTAGES (V)
Positive
Negative
TA = 25°C
RL =
R
RL = 2.0 kW
VCC = 15 V
VEE = GND
Gain = -100
RI = 1.0 kW
RF = 100 kW
Figure 5. Input Voltage Range
Figure 6. Open Loop Frequency
120
100
80
60
40
20
0
-20
1.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
f, FREQUENCY (Hz)
VCC = 15 V
VEE = GND
TA = 25°C
Figure 7. Large−Signal Frequency Response
Figure 8. Small−Signal Voltage Follower
Pulse Response (Noninverting)
Figure 9. Power Supply Current versus
Power Supply Voltage
Figure 10. Input Bias Current versus
Power Supply Voltage


Số phần tương tự - LM324DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
More results

Mô tả tương tự - LM324DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324S ONSEMI-LM324S Datasheet
96Kb / 8P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2014 ??Rev. 0
LM324 ONSEMI-LM324_16 Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
MC3403 ONSEMI-MC3403_12 Datasheet
154Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
January, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC3301 MOTOROLA-MC3301 Datasheet
548Kb / 10P
   QUAD SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LM324 ONSEMI-LM324_06 Datasheet
204Kb / 16P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 20
LM324 ONSEMI-LM324_V01 Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
LM324 ONSEMI-LM324 Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
MC3403 ONSEMI-MC3403_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
LM324DTBR2G ONSEMI-LM324DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com