công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM224DG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM224DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Operational Amplifiers
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM224DG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button LM224DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LM224DG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902
http://onsemi.com
9
2
1
For less than 10% error from operational amplifier,
If source impedance varies, filter may be preceded with
voltage follower buffer to stabilize filter parameters.
where fo and BW are expressed in Hz.
Qo fo
BW
< 0.1
Given:fo =center frequency
A(fo)=gain at center frequency
Choose value fo, C
Then:
R3 =
Q
p fo C
R3
R1 =
2 A(fo)
R1 R3
4Q2 R1 - R3
R2 =
+
-
+
-
Vref =VCC
Vref
f =
R1 + RC
4 CRf R1
R3 =
R2 R1
R2 + R1
R2
300 k
75 k
R3
R1
100 k
C
Triangle Wave
Output
Square
Wave
Output
Vin
Rf
if
Vref
1/4
LM324
1/4
LM324
Figure 16. Function Generator
Figure 17. Multiple Feedback Bandpass Filter
Vref =VCC
1
2
-
+
VCC
R3
R1
R2
Vref
C
C
VO
CO = 10 C
CO
1/4
LM324


Số phần tương tự - LM224DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM224DG ONSEMI-LM224DG Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
logo
Texas Instruments
LM224DG4 TI-LM224DG4 Datasheet
598Kb / 24P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM224DG4 TI-LM224DG4 Datasheet
759Kb / 29P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM224DG4 TI-LM224DG4 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED MARCH 2010
LM224DG4 TI1-LM224DG4 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   Quadruple Operational Amplifiers
REVISED MARCH 2015
More results

Mô tả tương tự - LM224DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324S ONSEMI-LM324S Datasheet
96Kb / 8P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2014 ??Rev. 0
LM324 ONSEMI-LM324_16 Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
MC3403 ONSEMI-MC3403_12 Datasheet
154Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
January, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC3301 MOTOROLA-MC3301 Datasheet
548Kb / 10P
   QUAD SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LM324 ONSEMI-LM324_06 Datasheet
204Kb / 16P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 20
LM324 ONSEMI-LM324_V01 Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
LM324 ONSEMI-LM324 Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
MC3403 ONSEMI-MC3403_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
LM324DTBR2G ONSEMI-LM324DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com