công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA8N80 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA8N80
Giải thích chi tiết về linh kiện  800V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA8N80 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA8N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A, March 2001
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FQA8N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N80 FAIRCHILD-FQA8N80 Datasheet
778Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA8N80 ISC-FQA8N80 Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
602Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
791Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
792Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQA8N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com