công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST16C2550IQ48 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Exar Corporation

tên linh kiện ST16C2550IQ48
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 4 Mbps with external clock of 64 MHz
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST16C2550IQ48 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Exar Corporation

Back Button ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 14Page - Exar Corporation ST16C2550IQ48 Datasheet HTML 15Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 37 page
background image
FIGURE 5. EXTERNAL CLOCK CONNECTION FOR EXTENDED DATA RATE
2K
XTAL1
XTAL2
R1
VCC
External Clock
vcc
gnd
ST16C2550
11
REV. 4.4.1
2.97V TO 5.5V DUART WITH 16-BYTE FIFO
To obtain maximum data rate, it is necessary to use full rail swing on the clock input. See external clock
operating frequency over power supply voltage chart in Figure 6.
FIGURE 6. OPERATING FREQUENCY VERSUS POWER SUPPLY CHART.
Requires a 2K ohms pull-up resistor on XTAL2 pin to increase operating speed
60
50
40
30
3.0
4.5
5.5
3.5 4.0
5.0
S uppy V oltage
70
80
85oC
25oC
-40oC
O perating frequency for S T 16C 2550
w ith external clock and a 2K ohm s
pull-up resistor on X T A L2 pin.


Số phần tương tự - ST16C2550IQ48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST16C2550IQ48 EXAR-ST16C2550IQ48 Datasheet
443Kb / 34P
   DUAL UART WITH 16-BYTE TRANSMIT AND RECEIVE FIFOS
ST16C2550IQ48 EXAR-ST16C2550IQ48 Datasheet
661Kb / 39P
   2.97V TO 5.5V DUART WITH 16-BYTE FIFO
More results

Mô tả tương tự - ST16C2550IQ48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32F303X6 STMICROELECTRONICS-STM32F303X6 Datasheet
1Mb / 115P
   Up to 64 Kbytes of Flash memory
October 2016 Rev 5
logo
New Japan Radio
NJU6359 NJRC-NJU6359 Datasheet
330Kb / 11P
   SERIAL I/O REAL TIME CLOCK WITH WAKE-UP OUTPUT for EXTERNAL CLOCK
logo
List of Unclassifed Man...
ICS551MI ETC2-ICS551MI Datasheet
199Kb / 9P
   Input/Output clock frequency up to 160 MHz
logo
NXP Semiconductors
KE1XZP48M48SF0 NXP-KE1XZP48M48SF0 Datasheet
1Mb / 82P
   Kinetis KE1xZ with up to 64 KB Flash
Rev. 3, 06/2020
logo
List of Unclassifed Man...
ST-85540 ETC-ST-85540 Datasheet
114Kb / 1P
   64 MBPS INTERFACE TRANSFORMERS
logo
ams AG
AS8223 AMSCO-AS8223 Datasheet
74Kb / 2P
   Data transfer up to 10 Mbps
logo
STMicroelectronics
M24C64-A125 STMICROELECTRONICS-M24C64-A125 Datasheet
608Kb / 40P
   Automotive 64-Kbit serial IC bus EEPROM with 1 MHz clock
logo
Rohm
BD1754HFN ROHM-BD1754HFN_12 Datasheet
379Kb / 19P
   Constant Current LED Driver with 64 Dimming Steps for up to 4 LEDs
logo
QUARTZCOM the communica...
MCO-1S-PE-6P QUARTZCOM-MCO-1S-PE-6P Datasheet
124Kb / 1P
   SMD Clock Oscillator LVPECL Output frequency up to 320 MHz
logo
Rohm
BD1754HFN-TR ROHM-BD1754HFN-TR Datasheet
379Kb / 19P
   Constant Current LED Driver with 64 Dimming Steps for up to 4 LEDs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com