công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGD3HF60HDT4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGD3HF60HDT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGD3HF60HDT4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGD3HF60HDT4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STGD3HF60HD
8/16
Doc ID 17690 Rev 3
Figure 14.
Turn-off SOA
Figure 15.
Diode forward on voltage
Figure 16.
Thermal impedance
IC
10
1
1
100
VCE(V)
10
(A)
0
VGE=15V
RG=100
Ω
TJ=25°C
TJ=150°C
AM08836v1
(A)
2
0
0.5
1
V
0
1.5
4
6
2
TC=25°C
8
10
TC=125°C
2.5
12
14
FM(V)
I
FM
3
3.5
16
18
20
22
24
TC=-50°C
AM04940v1


Số phần tương tự - STGD3HF60HDT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGD3HF60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGD3HF60HDT4 Datasheet
925Kb / 16P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
STGD3HF60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGD3HF60HDT4 Datasheet
1Mb / 26P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
September 2016 Rev 5
STGD3HF60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGD3HF60HDT4 Datasheet
925Kb / 16P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
December 2010
More results

Mô tả tương tự - STGD3HF60HDT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB3HF60HD STMICROELECTRONICS-STGB3HF60HD Datasheet
1Mb / 26P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
September 2016 Rev 5
STGD3HF60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGD3HF60HDT4 Datasheet
925Kb / 16P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
STGD3HF60HD STMICROELECTRONICS-STGD3HF60HD Datasheet
925Kb / 16P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
December 2010
STGWA19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGWA19NC60HD Datasheet
522Kb / 14P
   31 A, 600 V, very fast IGBT with Ultrafast diode
STGB7NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB7NC60HD_V01 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 14 A, 600 V, very fast IGBT with Ultrafast diode
Rev 10 June 2012
STGF19NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60SD Datasheet
535Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
November 2010 Rev 4
STGF17NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF17NC60SD Datasheet
375Kb / 9P
   17 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
STGB3NC120HD STMICROELECTRONICS-STGB3NC120HD Datasheet
769Kb / 16P
   7 A, 1200 V very fast IGBT with ultrafast diode
January 2011 Rev 4
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_08 Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com