công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA27N25 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA27N25
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA27N25 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA27N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA27N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-./.Ω, 0 
+ ,-1//-1µ .2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





B+
 B>+ 
+-*+5-&)*µ(
&)*


+
∆B+
$∆
B>+ 
 
5-&)*µ(, &)6

* &C

+$6
5
D9+ 
+-&)*++-*+


.
µ(
+-&**+-.&)6


.*
µ(
5
9B0>
+-:*++-*+


.**
(
5
9B0>,!
+-:*++-*+


.**
(
 
+
9 + 
+-+5-&)*µ(
: *

) *
+
,
  
, 
+-.*+5-.: )(

* *8:
* ..

   
+-)*+5-.: )(

&)


 

5  
+-&)++-*+
-. *E#


.C**
&3)*


  

:<*
3'*


,!  

3)
<*

   

 
+-.&)+5-&'(
,-&)Ω


:&
')


,

&'*
))*


 

8*
.'*


 

.&*
&)*

F
 9
+-&**+5-&'(
+-.*+


)*
<)

F
9 

.& )


F
9

&<


     
5
A 


&'
(
5
A7  


.*8
(
+
 + 
+-*+5-&'(


. )
+

,!, !
+-*+5-&'(
5$-.**($µ

&&*


F
,!, !

. 8

µ


Số phần tương tự - FQA27N25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA20N40 FAIRCHILD-FQA20N40 Datasheet
718Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA20N40 ISC-FQA20N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA22N30 FAIRCHILD-FQA22N30 Datasheet
769Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA22P10 FAIRCHILD-FQA22P10 Datasheet
637Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA22P10 ISC-FQA22P10 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQA27N25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com