công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA20N40 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA20N40
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA20N40 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA20N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
  
 
4 . 5#01 &$
30
!
"
7
!
"#
70
     
      
33

 03


 
 



33
 
  
03
      
      
:
     

 
  !"
  
##########################
30
!
"
7
!
"#
70
     
      
33

 03


 
 



33
 
  
03
      
      
:
     

 
  !"
  
##########################
 
  !"
  
##########################


Số phần tương tự - FQA20N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA20N40 ISC-FQA20N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQA20N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com