công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117-3.3-252 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - First Components International

tên linh kiện LM1117-3.3-252
Giải thích chi tiết về linh kiện  800mA Low-dropout Linear Regulator Temperature Range Output Current 800mA
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI [First Components International]
Trang chủ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

LM1117-3.3-252 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - First Components International

Back Button LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 6Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 7Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 8Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 9Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 10Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 11Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 12Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 13Page - First Components International LM1117-3.3-252 Datasheet HTML 14Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
APPLICATION NOTE (Continued)
FIGURE 9. Maximum Allowable Power Dissipation vs.
Ambient Temperature for SOT-223
FIGURE 10. Maximum Allowable Power Dissipation vs.
Ambient Temperature for TO-252
FIGURE 11. Maximum Allowable Power Dissipation vs.
1oz Copper Area for SOT-223
FIGURE 12. Maximum Allowable Power Dissipation vs.
2oz Copper Area for TO-252
11
LM1117 800mA Low-dropout Linear Regulator


Số phần tương tự - LM1117-3.3-252

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1117-3.3 CYSTEKEC-LM1117-3.3 Datasheet
185Kb / 4P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
LM1117-3.3 CYSTEKEC-LM1117-3.3 Datasheet
309Kb / 5P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
LM1117-3.3 CYSTEKEC-LM1117-3.3 Datasheet
464Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
LM1117-3.3J3-0-T3-G CYSTEKEC-LM1117-3.3J3-0-T3-G Datasheet
383Kb / 7P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
LM1117-3.3J3-0-T3-G CYSTEKEC-LM1117-3.3J3-0-T3-G Datasheet
383Kb / 7P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM1117-3.3-252

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM1117-N TI1-LM1117-N Datasheet
458Kb / 25P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117MP-1.8NOPB TI1-LM1117MP-1.8NOPB Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM1117_O6 NSC-LM1117_O6 Datasheet
921Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1117B BCDSEMI-AZ1117B_07 Datasheet
174Kb / 15P
   800mA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM1117-N TI1-LM1117-N_13 Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
SM74503 TI1-SM74503 Datasheet
331Kb / 16P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM1117 NSC-LM1117 Datasheet
405Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
Global Mixed-mode Techn...
G958 GMT-G958 Datasheet
149Kb / 7P
   800mA Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
logo
Texas Instruments
SM74503 TI-SM74503_15 Datasheet
458Kb / 14P
[Old version datasheet]   SM74503 800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
AiT Semiconductor Inc.
A1116 AITSEMI-A1116 Datasheet
291Kb / 9P
   BIPOLAR LDO REGULATOR 800mA LINEAR LOW DROPOUT REGULATOR
REV1.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com