công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5328CVM240
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5328CVM240 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 50 page
background image
Pin Assignments and Reset States
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 5
Freescale Semiconductor
7
Mode Selection
RCON2
I
EVDD
M7
M8
M8
DRAMSEL
I
EVDD
G11
H12
H12
FlexBus
A[23:22]
FB_CS[5:4]
O
SDVDD
B11,C11
C13, D13
C13, D13
A[21:16]
O
SDVDD
B12, A12,
D11, C12,
B13, A13
E13, A14,
B14, C14,
A15, B15
E13, A14,
B14, C14,
A15, B15
A[15:14]
SD_BA[1:0]3
—O
SDVDD
A14, B14
D14, B16
D14, B16
A[13:11]
SD_A[13:11]3
—O
SDVDD
C13, C14,
D12
C15, C16,
D15
C15, C16,
D15
A10
O
SDVDD
D13
D16
D16
A[9:0]
SD_A[9:0]3
—O
SDVDD
D14,
E11–14,
F11–F14,
G14
E14–E16,
F13–F16,
G16– G14
E14–E16,
F13–F16,
G16– G14
D[31:16]
SD_D[31:16]4
I/O
SDVDD
H3–H1,
J4–J1, K1,
L4, M2, M3,
N1, N2, P1,
P2, N3
M1–M4,
N1–N4, T3,
P4, R4, T4,
N5, P5, R5,
T5
M1–M4,
N1–N4, T3,
P4, R4, T4,
N5, P5, R5,
T5
D[15:1]
FB_D[31:17]4
I/O
SDVDD
F4–F1,
G5–G2, L5,
N4, P4, M5,
N5, P5, L6
J3–J1,
K4–K1, L2,
R6, N7, P7,
R7, T7, P8,
R8
J3–J1,
K4–K1, L2,
R6, N7, P7,
R7, T7, P8,
R8
D02
FB_D[16]4
I/O
SDVDD
M6
T8
T8
BE/BWE[3:0]
PBE[3:0]
SD_DQM[3:0]3
O
SDVDD
H4, P3, G1,
M4
L4, P6, L3,
N6
L4, P6, L3,
N6
OE
PBUSCTL3
O
SDVDD
P6
R9
R9
TA2
PBUSCTL2
I
SDVDD
G13
G13
G13
R/W
PBUSCTL1
O
SDVDD
N6
N8
N8
TS
PBUSCTL0
DACK0
—O
SDVDD
D2
H4
H4
Chip Selects
FB_CS[5:4]
PCS[5:4]
O
SDVDD
B13, A13
B13, A13
FB_CS[3:1]
PCS[3:1]
O
SDVDD
A11, D10,
C10
A12, B12,
C12
A12, B12,
C12
FB_CS0
——
O
SDVDD
B10
D12
D12
Table 3. MCF5327/8/9 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF5327
196
MAPBGA
MCF5328
256
MAPBGA
MCF53281
MCF5329
256
MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5328CVM240 ANALOGICTECH-MCF5328CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5328CVM240 FREESCALE-MCF5328CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5328CVM240 NXP-MCF5328CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
More results

Mô tả tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MCF5329DS NXP-MCF5329DS Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
logo
Freescale Semiconductor...
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5329DS ANALOGICTECH-MCF5329DS Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF54418 NXP-MCF54418 Datasheet
1Mb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
Rev. 8, 06/2012
logo
Freescale Semiconductor...
MCF52277 FREESCALE-MCF52277_09 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF52235 NXP-MCF52235 Datasheet
1Mb / 55P
   MCF52235 ColdFire Microcontroller Data Sheet
Rev. 10, 3/2011
logo
Freescale Semiconductor...
MCF52235 FREESCALE-MCF52235_10 Datasheet
1Mb / 54P
   MCF52235 ColdFire Microcontroller Data Sheet
MCF5475EC FREESCALE-MCF5475EC Datasheet
607Kb / 34P
   MCF547x ColdFire Microprocessor
SCF5249 FREESCALE-SCF5249 Datasheet
924Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com