công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA25BC0FP-E2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BA25BC0FP-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA25BC0FP-E2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA25BC0FP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
3/16
BAxxBC0 Series
BAxxBC0W Series
BA00BC0WCP-V5
Datasheet
TSZ02201-0R6R0A600120-1-2
TSZ22111・15・001
www.rohm.com
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
26.Jun.2012 Rev.001
●Block Diagrams / Standard Example Application Circuits / Pin Configurations / Pin Descriptions
[BAxxBC0T] / [BAxxBC0FP]
[BAxxBC0WT] / [BAxxBC0WT-V5] / [BAxxBC0WFP]
Fig.1
[BA00BC0WT] / [BA00BC0WCP-V5] / [BA00BC0WFP] / [BA00BC0WT-V5]
Fig.2
Fig.3
Pin No.
Pin name
Function
1
CTL
Output voltage on/off control
2
Vcc
Supply voltage input
3
N.C./GND
NC pin/GND*1
4
OUT
Power supply output
5
N.C.
NC pin
FIN
GND
GND*2
*1 NC pin for TO252-5 and GND pin for TO220FP-5 and TO220FP-5
(V5).
*2 TO252-5 only.
Pin No.
Pin name
Function
1
Vcc
Supply voltage input
2
N.C./GND
NC pin/GND *1
3
OUT
Voltage output
FIN
GND
GND*2
*1 NC pin for TO252-3 and GND pin for TO220FP-3 and TO220FP-5
(V5).
*2 TO252-3 only.
TSD
OCP
Driver
Vref
1
0.33
μF
CTL
GND(TO252-5)
OUT
Fin
4
22
μF
2
Vcc
N.C.
5
Vcc
R2
R1
3
N.C.
(TO252-5)
GND
(TO220FP-5,
-5(V5)
TSD
OCP
Driver
Vref
1
0.33
μF
CTL
GND(TO252-5)
OUT
Fin
4
22
μF
2
Vcc
C
5
Vcc
R2
R1
3
N.C.
(TO252-5)
GND
(TO220FP-5,
-5(V5)
Pin No.
Pin name
Function
1
CTL
Output voltage on/off control
2
Vcc
Supply voltage input
3
N.C./GND
NC pin/GND*1
4
OUT
Power supply output
5
ADJ pin
FIN
GND
GND*2
*1 NC pin for TO252-5 and GND pin for TO220FP-5 and TO220FP-5
(V5).
*2 TO252-5 only.
1 23 45
12 34 5
TO220FP-5
TO220FP-5 (V5)
1 2 3 4 5
12 34 5
TO220FP-5
TO220FP-5 (V5)
TO220FP-3
12 3
TO252-3
TOP VIEW
1 2 3
TO252-5
TOP VIEW
TOP VIEW
PIN
External capacitor setting range
Vcc (1Pin)
Approximately 0.33
μF.
OUT (3Pin)
22
μF to 1000μF
PIN
External capacitor setting range
Vcc (2Pin)
Approximately 0.33
μF.
OUT (4Pin)
22
μF to 1000μF
PIN
External capacitor setting range
Vcc (2Pin)
Approximately 0.33
μF.
OUT (4Pin)
22
μF to 1000μF
TO220CP-V5
TO252-5
FIN
1 2 3 4 5
FIN
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TSD
OCP
Driver
Vref
1
Vcc
N.C.
OUT
2
3
22μF
GND
Fin
0.33μF
(TO252-3)
GND
(TO252-3)
R1
R2
(TO220FP-3,
TO220FP-5(V5))


Số phần tương tự - BA25BC0FP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA25BC0FP-E2 ROHM-BA25BC0FP-E2 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA25BC0FP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00GC0WEFJ-E2 ROHM-BD00GC0WEFJ-E2 Datasheet
476Kb / 22P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulator
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_12 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com