công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5S12A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SM5S12A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SM5S12A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SM5S12A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SM5S10 thru SM5S36A
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 14-Sep-11
2
Document Number: 88382
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
• For all types maximum VF = 2.0 V at IF = 100 A measured on 8.3 ms single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle = 4 pulses
per minute maximum
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
DEVICE
TYPE
BREAKDOWN
VOLTAGE
VBR (V)
TEST
CURRENT
IT
(mA)
STAND-OFF
VOLTAGE
VWM
(V)
MAXIMUM
REVERSE
LEAKAGE
AT VWM
ID (μA)
MAXIMUM REVERSE
LEAKAGE
AT VWM
TJ = 175 °C
ID (μA)
MAX. PEAK
PULSE CURRENT
AT 10/1000 μs
WAVEFORM
(A)
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
AT IPPM
VC (V)
MIN.
MAX.
SM5S10
11.1
13.6
5.0
10.0
15
250
191
18.8
SM5S10A
11.1
12.3
5.0
10.0
15
250
212
17.0
SM5S11
12.2
14.9
5.0
11.0
10
150
179
20.1
SM5S11A
12.2
13.5
5.0
11.0
10
150
198
18.2
SM5S12
13.3
16.3
5.0
12.0
10
150
164
22.0
SM5S12A
13.3
14.7
5.0
12.0
10
150
181
19.9
SM5S13
14.4
17.6
5.0
13.0
10
150
151
23.8
SM5S13A
14.4
15.9
5.0
13.0
10
150
167
21.5
SM5S14
15.6
19.1
5.0
14.0
10
150
140
25.8
SM5S14A
15.6
17.2
5.0
14.0
10
150
155
23.2
SM5S15
16.7
20.4
5.0
15.0
10
150
134
26.9
SM5S15A
16.7
18.5
5.0
15.0
10
150
148
24.4
SM5S16
17.8
21.8
5.0
16.0
10
150
125
28.8
SM5S16A
17.8
19.7
5.0
16.0
10
150
138
26.0
SM5S17
18.9
23.1
5.0
17.0
10
150
118
30.5
SM5S17A
18.9
20.9
5.0
17.0
10
150
130
27.6
SM5S18
20.0
24.4
5.0
18.0
10
150
112
32.2
SM5S18A
20.0
22.1
5.0
18.0
10
150
123
29.2
SM5S20
22.2
27.1
5.0
20.0
10
150
101
35.8
SM5S20A
22.2
24.5
5.0
20.0
10
150
111
32.4
SM5S22
24.4
29.8
5.0
22.0
10
150
91
39.4
SM5S22A
24.4
26.9
5.0
22.0
10
150
101
35.5
SM5S24
26.7
32.6
5.0
24.0
10
150
84
43.0
SM5S24A
26.7
29.5
5.0
24.0
10
150
93
38.9
SM5S26
28.9
35.3
5.0
26.0
10
150
77
46.6
SM5S26A
28.9
31.9
5.0
26.0
10
150
86
42.1
SM5S28
31.1
38.0
5.0
28.0
10
150
72
50.1
SM5S28A
31.1
34.4
5.0
28.0
10
150
79
45.4
SM5S30
33.3
40.7
5.0
30.0
10
150
67
53.5
SM5S30A
33.3
36.8
5.0
30.0
10
150
74
48.4
SM5S33
36.7
44.9
5.0
33.0
10
150
61
59.0
SM5S33A
36.7
40.6
5.0
33.0
10
150
68
53.3
SM5S36
40.0
48.9
5.0
36.0
10
150
56
64.3
SM5S36A
40.0
44.2
5.0
36.0
10
150
62
58.1


Số phần tương tự - SM5S12A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5S12A LUGUANG-SM5S12A Datasheet
49Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
More results

Mô tả tương tự - SM5S12A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM8A27T VISHAY-SM8A27T Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Revision: 24-Mar-15
TPSMB30AHE3-5BT VISHAY-TPSMB30AHE3-5BT Datasheet
90Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Revision: 05-Oct-12
SM8S10AT VISHAY-SM8S10AT_V01 Datasheet
123Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
TPSMA43A VISHAY-TPSMA43A_V01 Datasheet
96Kb / 5P
   Surface-Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
TPSMB43A VISHAY-TPSMB43A_V01 Datasheet
99Kb / 5P
   Surface-Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
3KASMC13AHE3-57T VISHAY-3KASMC13AHE3-57T Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Dec-12
SM8S10AT VISHAY-SM8S10AT Datasheet
99Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Mar-15
TPC36CA VISHAY-TPC36CA_V01 Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
TPSMC47A VISHAY-TPSMC47A_V01 Datasheet
97Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
TPC51A VISHAY-TPC51A Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com