công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA-020 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CA-020
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminium enclosures CA series
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CA-020 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CA-020 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CA-020 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
301
Siemens
Terminal block
Terminal block
Screw terminals
Caged tension spring
4
4
10
25
4
4
10
2.5
4
6
16
2.5
4
6
750
750
750
750
750
750
750
26
35
46
85
36
36
65
mmmmmmm
m
–––––
–––––––
mmmmmmm
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
10
10
8
6
12
10
8
27
25
20
16
31
26
20
50
46
37
30
58
49
37
16
15
12
9
19
16
12
32
30
24
19
38
32
24
49
45
37
29
57
48
36
83
76
62
49
96
80
60
22
21
17
13
26
22
17
44
42
34
26
52
44
34
22
20
17
13
26
22
10
44
40
34
26
52
49
32
36
33
27
21
42
35
26
72
66
54
42
84
70
52
44
51
33
26
51
43
32
88
82
66
52 102
86
64
44
40
33
26
51
43
32
88
80
66
52 102
86
64
56
52
42
33
65
54
41
112
104
84
66 130
108
82
89
82
67
53 103
86
65
178
164
134
106
206
172
130
56
52
42
34
65
55
41
112
104
84
68 130
110
82
163
156
126
102
195
165
123
56
52
42
33
65
54
41
112
104
84
66 130
108
82
163
156
126
99 195
162
123
89
82
67
53 103
68
65
178
164
134
106
206
172
130
267
246
201
159
309
258
195
89
82
67
53 103
86
65
178
164
134
106
206
172
130
267
246
201
159
309
258
195
WAGO
Terminal block
6.2 10.2
6.2 10.2
4.2
5.2
5.2
6.2
6.2
8.2 10.2 12.2
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
26
26
26
26
18
26
26
34
34
44
61
82
mmmmmmmmmmmm
mm
––––––––––
––––––––––––
––
mmmmmmmmmm
––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
5
3
––––––––––
5
3
––––––––––
13
8
––––––––––
13
8
––––––––––
21
13
––––––––––
21
13
––––––––––
34
20
––––––––––
––12
7
18
–––––––
––28
17
43
–––––––
––51
31
43
–––––––
10
17
25
20
20
17
17
12
10
8
33
20
50
40
40
33
33
25
20
16
50
30
76
60
60
50
50
37
30
28
83
50 125
100
100
83
83
62
50
41
23
14
35
28
28
23
23
17
14
11
46
28
70
56
56
46
46
34
28
23
14
35
28
28
23
23
17
14
11
46
28
70
56
56
46
46
34
28
36
22
55
44
44
37
37
27
22
18
72
44 110
88
88
74
74
54
44
45
27
68
54
54
45
45
33
27
22
90
54 136
108
108
90
90
66
54
45
27
68
54
54
45
45
33
27
22
90
54 136
108
108
90
90
66
54
57
34
86
68
68
57
57
42
34
28
114
68 172
136
136
114
114
84
68
90
54 135
108
108
90
90
67
54
45
180
108
270
216
216
180
180
134
108
57
34
86
69
69
57
57
43
34
28
114
68 172
138
138
114
114
86
68
56
171
102
258
207
207
171
171
129
102
57
34
86
68
68
57
57
42
34
28
114
68 172
136
136
114
114
84
68
56
171
102
258
204
204
171
171
126
102
90
54 135
108
108
90
90
67
54
45
180
108
270
216
216
180
180
134
108
90
270
162
405
324
324
270
270
201
162
90
54 135
108
108
90
90
67
54
45
180
108
270
216
216
180
180
134
108
90
270
162
405
324
324
270
270
201
162
Weidmüller
Terminal block
5.2
6.2
6.2
6.5
8.2 10.2 12.2
5.2
6.2
2.5
4
4
6
10
16
25
4
6
1.5
4
2.5
4
6
10
15
2.5
4
250
380
750
750
750
750
750
750
750
27
36
27
36
47
65
87
26
34
mmmmmmmmm
mmm
––––––
–––
mmmm
––
–––––––
mm
–––––––––
–––––––––
–––––––––
–––––––––
6
4
–––––––
6
4
–––––––
16
12
–––––––
16
12
–––––––
26
20
–––––––
26
20
–––––––
41
33
–––––––
10
9765
12
10
26
24
20
15
12
31
26
48
45
37
29
24
58
48
16
15
12
9
8
19
16
33
30
25
19
16
38
32
48
45
36
29
24
57
48
86
74
61
48
40
96
80
22
20
17
13
11
26
22
44
40
34
26
52
44
22
20
17
13
11
26
22
44
40
34
26
52
44
35
32
26
21
18
42
35
70
64
52
42
84
70
43
40
32
26
22
51
43
86
86
64
52
102
86
43
40
32
26
22
51
43
86
86
64
52
102
86
54
50
41
33
27
65
54
108
100
66
130
108
87
80
65
52
44 103
86
174
160
104
206
172
54
50
41
33
27
65
54
108
100
82
66
54 130
108
162
150
99
195
162
54
50
41
33
27
65
54
108
100
82
66
54 130
108
162
150
99
195
162
87
80
65
52
44 103
86
174
160
130
104
88 206
172
261
240
156
309
258
87
80
65
52
44 103
86
174
160
130
104
88 206
172
261
240
156
309
258


Số phần tương tự - CA-020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PREMO CORPORATION S.L
CA-050X PREMO-CA-050X Datasheet
290Kb / 1P
   PTH SMPS Current Transformer Up to 15A
More results

Mô tả tương tự - CA-020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FIBOX Enclosing innovat...
7720027 FIBOX-7720027 Datasheet
42Kb / 1P
   Front plate (aluminium), for enclosures
19.01.2023
7720070 FIBOX-7720070 Datasheet
42Kb / 1P
   Front plate (aluminium), for enclosures:
19.01.2023
7720139 FIBOX-7720139 Datasheet
42Kb / 1P
   Front plate (aluminium), for enclosures:
19.01.2023
7720026 FIBOX-7720026 Datasheet
42Kb / 1P
   Front plate (aluminium), for enclosures:
19.01.2023
8392227 FIBOX-8392227 Datasheet
53Kb / 2P
   Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures
11.01.2023
8392224 FIBOX-8392224 Datasheet
51Kb / 2P
   Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures
11.01.2023
8392228 FIBOX-8392228 Datasheet
50Kb / 2P
   Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures
11.01.2023
8392226 FIBOX-8392226 Datasheet
60Kb / 2P
   Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures
11.01.2023
8392229 FIBOX-8392229 Datasheet
48Kb / 1P
   Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures
26.07.2023
logo
List of Unclassifed Man...
IP67 ETC-IP67 Datasheet
6Mb / 16P
   IP67 DIE-Cast Aluminium Enclosures With EPDM Continuous Seal
01/04/20 V1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com