công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ85CA bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SMBJ85CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transil
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SMBJ85CA bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button SMBJ85CA Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SMBJ85CA Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
SMBJ
Package information
Doc ID 5616 Rev 10
7/10
3
Package information
Case: JEDEC DO-214AA molded plastic over planar junction
Terminals: solder plated - solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: for unidirectional types the band indicates cathode
Flammability: epoxy is rated UL94V-0
RoHS package
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Table 4.
SMB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A1
1.90
2.45
0.075
0.096
A2
0.05
0.20
0.002
0.008
b
1.95
2.20
0.077
0.087
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
3.30
3.95
0.130
0.156
E
5.10
5.60
0.201
0.220
E1
4.05
4.60
0.159
0.181
L
0.75
1.50
0.030
0.059
Figure 13. Footprint dimensions
in mm (inches)
Figure 14. Marking layout(1)
1.
Marking layout can vary according to assembly location.
E
C
L
E1
D
A1
A2
b
2.60
5.84
1.62
2.18
1.62
(0.064) (0.102)
(0.23)
(0.064)
(0.086)
y w w
e
z
x x x
e: ECOPACK compliance
XXX: Marking
Z: Manufacturing location
Y: Year
WW: week
Cathode bar ( unidirectional
devices only )


Số phần tương tự - SMBJ85CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ85CA LITTELFUSE-SMBJ85CA Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Bytes
SMBJ85CA BYTES-SMBJ85CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ85CA JUXING-SMBJ85CA Datasheet
898Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 600W
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMBJ85CA MDE-SMBJ85CA Datasheet
92Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
WeEn Semiconductors
SMBJ85CA WEEN-SMBJ85CA Datasheet
605Kb / 7P
   600W Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SMBJ85CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
BZW04-13 STMICROELECTRONICS-BZW04-13 Datasheet
124Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
   Transil?
July 2010 Rev 8
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com