công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ5.0CA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SMBJ5.0CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transil
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SMBJ5.0CA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  SMBJ5.0CA Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SMBJ5.0CA Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
Characteristics
SMBJ
2/10
Doc ID 5616 Rev 10
1
Characteristics
Figure 1.
Electrical characteristics - definitions
Figure 2.
Pulse definition for electrical characteristics
Table 1.
Absolute maximum ratings (Tamb = 25 °C)
Symbol
Parameter
Value
Unit
PPP
Peak pulse power dissipation (1)
Tj initial = Tamb
600
W
Tstg
Storage temperature range
-65 to +150
°C
Tj
Operating junction temperature range
-55 to +150
°C
TL
Maximum lead temperature for soldering during 10 s.
260
°C
1.
For a surge greater than the maximum values, the diode will fail in short-circuit.
Table 2.
Thermal resistances
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-l)
Junction to leads
20
°C/W
Rth(j-a)
Junction to ambient on recommended pad layout
100
°C/W
V
CLVBR VRM
I
RM
I
R
I
PP
V
I
I
RM
I
R
I
PP
V
RMVBR VCL
V
CLVBR VRM
I
RM
I
R
I
PP
V
I
I
RM
I
R
I
PP
V
RMVBR VCL
V
CL VBR VRM
I
RM
I
R
I
PP
V
I
I
F
V
F
V
CL VBR VRM
I
RM
I
R
I
PP
V
I
I
F
V
F
Unidirectional
Bidirectional
Symbol Parameter
V
Stand-off voltage
V
Breakdown voltage
V
Clamping voltage
I
Leakage current @ V
I
Peak pulse current
T
Voltage temperature coefficient
V
Forward voltage drop
R
Dynamic resistance
RM
BR
CL
RM
RM
PP
F
D
α
Repetitive pulse current
tr = rise time (µs)
tp = pulse duration time (µs)
tp
t
tr
% Ipp
100
50
0


Số phần tương tự - SMBJ5.0CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SMBJ5.0CA BYTES-SMBJ5.0CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SMBJ5.0CA DAESAN-SMBJ5.0CA Datasheet
348Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ5.0CA SOCAY-SMBJ5.0CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ5.0CA SECOS-SMBJ5.0CA Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
Zowie Technology Corpor...
SMBJ5.0CA ZOWIE-SMBJ5.0CA Datasheet
294Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SMBJ5.0CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
BZW04-13 STMICROELECTRONICS-BZW04-13 Datasheet
124Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
   Transil?
July 2010 Rev 8
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com