công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBL1G200US60 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FMBL1G200US60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Molding Type Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMBL1G200US60 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FMBL1G200US60 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FMBL1G200US60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FMBL1G200US60 Rev. A
04
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
Common Emitter
T
C = 125
400A
200A
I
C = 100A
Gate - Emitter Voltage, V
GE [V]
04
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
Common Emitter
T
C = 25
400A
200A
I
C = 100A
Gate - Emitter Voltage, V
GE [V]
0
30
60
90
120
150
180
210
240
0.1
1
10
100
1000
Duty cycle : 50%
T
C
= 100℃
Power Dissipation = 250W
V
CC = 300V
Load Current : peak of square wave
Frequency [Khz]
030
60
90
120
150
0
1
2
3
4
5
400A
200A
I
C = 100A
Common Emitter
V
GE = 15V
Case Temperature, T
C [
℃]
0.3
1
10
20
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Common Emitter
V
GE = 15V
T
C =
25℃
T
C = 125
Collector - Emitter Voltage, V
CE [V]
02
46
8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
20V
12V
15V
V
GE
= 10V
Common Emitter
T
C
= 25℃
Collector - Emitter Voltage, V
CE [V]
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Saturation Voltage Characteristics
Fig 3. Saturation Voltage vs. Case
Temperature at Variant Current Level
Fig 4. Load Current vs. Frequency
Fig 5. Saturation Voltage vs. VGE
Fig 6. Saturation Voltage vs. VGE


Số phần tương tự - FMBL1G200US60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMBL1G300US60 FAIRCHILD-FMBL1G300US60 Datasheet
693Kb / 9P
   Molding Type Module
More results

Mô tả tương tự - FMBL1G200US60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMG2G300US60 FAIRCHILD-FMG2G300US60 Datasheet
553Kb / 7P
   Molding Type Module
FMG2G400LS60 FAIRCHILD-FMG2G400LS60 Datasheet
384Kb / 6P
   Molding Type Module
FMG2G75US120 FAIRCHILD-FMG2G75US120 Datasheet
500Kb / 7P
   Molding Type Module
FMG2G400US60 FAIRCHILD-FMG2G400US60 Datasheet
568Kb / 7P
   Molding Type Module
FM2G300US60 FAIRCHILD-FM2G300US60 Datasheet
696Kb / 9P
   Molding Type Module
FMG1G75US60L FAIRCHILD-FMG1G75US60L Datasheet
656Kb / 9P
   Molding Type Module
FMG1G50US60H FAIRCHILD-FMG1G50US60H Datasheet
627Kb / 9P
   Molding Type Module
FM2G200US60 FAIRCHILD-FM2G200US60 Datasheet
701Kb / 9P
   Molding Type Module
FMG2G300US60E FAIRCHILD-FMG2G300US60E Datasheet
721Kb / 7P
   Molding Type Module
FM2G75US60 FAIRCHILD-FM2G75US60 Datasheet
711Kb / 9P
   Molding Type Module
FM2G50US60 FAIRCHILD-FM2G50US60 Datasheet
703Kb / 9P
   Molding Type Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com