công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STAC2932BW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STAC2932BW
Giải thích chi tiết về linh kiện  HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STAC2932BW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STAC2932BW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STAC2932BW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
STAC2932B
Electrical data
Doc ID 15497 Rev 5
3/14
1
Electrical data
1.1
Maximum ratings
(TCASE = 25 °C)
1.2
Thermal data
Table 2.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
V(BR)DSS
(1)
1.
TJ = 150 °C
Drain source voltage
125
V
VDGR
Drain-gate voltage (RGS = 1 MΩ)125
V
VGS
Gate-source voltage
±20
V
ID
Drain current
40
A
PDISS
Power dissipation
625
W
TJ
Max. operating junction temperature
200
°C
TSTG
Storage temperature
-65 to +150
°C
Table 3.
Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
RthJC
Junction - case thermal resistance
0.28
°C/W


Số phần tương tự - STAC2932BW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STAC2932B STMICROELECTRONICS-STAC2932B Datasheet
470Kb / 14P
   Excellent thermal stability
January 2014 Rev 6
More results

Mô tả tương tự - STAC2932BW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STAC2942B STMICROELECTRONICS-STAC2942B Datasheet
580Kb / 16P
   HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
January 2014 Rev 7
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SD2933 NJSEMI-SD2933 Datasheet
90Kb / 3P
   HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
logo
STMicroelectronics
SD2943W STMICROELECTRONICS-SD2943W Datasheet
522Kb / 15P
   HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
SD2941-10W STMICROELECTRONICS-SD2941-10W Datasheet
450Kb / 17P
   HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
August 2014 Rev 5
SD3932 STMICROELECTRONICS-SD3932 Datasheet
35Kb / 5P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2932 STMICROELECTRONICS-SD2932 Datasheet
122Kb / 13P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
March 2000
SD2931-11 STMICROELECTRONICS-SD2931-11 Datasheet
274Kb / 18P
   RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
SD3931-10 STMICROELECTRONICS-SD3931-10 Datasheet
55Kb / 5P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10_03 Datasheet
343Kb / 16P
   RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
SD2918 STMICROELECTRONICS-SD2918 Datasheet
101Kb / 8P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com