công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6719 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6719
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6719 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM6719 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM6719 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
STM6717/6718/6719/6720/STM6777/6778/6779/6780
Typical operating characteristics
Doc ID 11469 Rev 8
11/30
3
Typical operating characteristics
Note:
Typical values are at TA = 25 °C unless otherwise noted.
Figure 13.
Supply current vs. temperature (VCC1 = 5.5 V; VCC2 = 3.6 V)
Figure 14.
Supply current vs. temperature (VCC1 = 3.6 V; VCC2 = 2.75 V)
ICC1
ICC2
ITOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
–40
–20
0
20
40
60
80
Temperature (
°C)
AI11843
ICC1
ICC2
ITOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
–40
–20
0
20
40
60
80
Temperature (
°C)
AI11844


Số phần tương tự - STM6719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6719 STMICROELECTRONICS-STM6719 Datasheet
351Kb / 25P
   Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisors with Push-Button Reset (with Delay Option)
STM6719 STMICROELECTRONICS-STM6719 Datasheet
251Kb / 29P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6719 STMICROELECTRONICS-STM6719 Datasheet
664Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6719 STMICROELECTRONICS-STM6719 Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6719 STMICROELECTRONICS-STM6719 Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors
More results

Mô tả tương tự - STM6719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717 Datasheet
351Kb / 25P
   Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisors with Push-Button Reset (with Delay Option)
STM6779YWB6F STMICROELECTRONICS-STM6779YWB6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717_10 Datasheet
664Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717_07 Datasheet
251Kb / 29P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6520 STMICROELECTRONICS-STM6520 Datasheet
263Kb / 23P
   Dual push-button Smart Reset??with push-button controlled output delay
STM6720SVWB6F STMICROELECTRONICS-STM6720SVWB6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors
STM6718SFWY6F STMICROELECTRONICS-STM6718SFWY6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors
STM6522 STMICROELECTRONICS-STM6522 Datasheet
303Kb / 25P
   Dual push-button Smart Reset??with capacitor-adjustable setup delay
logo
Micrel Semiconductor
MIC2786 MICREL-MIC2786 Datasheet
585Kb / 17P
   Push-Button Reset IC with Voltage Supervisor
logo
Richtek Technology Corp...
RT9829 RICHTEK-RT9829 Datasheet
147Kb / 9P
   Dual Push-Button Reset
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com