công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM1233D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FM1233D
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Pin 關C Supervisor Circuit
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FM1233D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FM1233D Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FM1233D Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FM1233D Rev. D
Pin Descriptions
Circuit Timing (Ex: FM1233D)
When operating properly with 5V VCC (for example), RESET will
also be about 5V. When VCC starts to fall, RESET will follow it
down as shown. When VCC drops below VTH, RESET drops to
ground ("issues a RESET") and stays there unless VCC also
falls below its minimum operating voltage, approx. 1V. At this
point, the supervisor loses control, and its output may rise, only
to again follow VCC down to the ground.
When VCC begins to rise, RESET follows it until 1.0V or so is
reached, whereupon the device regains control, RESET is
pulled to ground, etc. When VCC rises above VTH, RESET
comes out of RESET 140 ms later.
If it is required that a lower value than GND + 1.0V is needed
on RESET signal during VCC ≤ 1V, a 100K resistor may be used
on the device output to GND.
Pin Number
Name
Function
1
GND
GROUND
2
RESET
RESET remains LOW while VCC is below VTH, and
for at least 140ms after VCC rises above VTH.
3VCC
5V
VTH
1V
GND
5V
VTH
1V
GND
VCC
RESET
140ms


Số phần tương tự - FM1233D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FM1233A FAIRCHILD-FM1233A Datasheet
67Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233ABAS3X FAIRCHILD-FM1233ABAS3X Datasheet
67Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233ACS3X FAIRCHILD-FM1233ACS3X Datasheet
67Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233ADS3X FAIRCHILD-FM1233ADS3X Datasheet
67Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233B FAIRCHILD-FM1233B Datasheet
31Kb / 6P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
More results

Mô tả tương tự - FM1233D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FM1233E FAIRCHILD-FM1233E Datasheet
31Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233A FAIRCHILD-FM1233A Datasheet
67Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM1233B FAIRCHILD-FM1233B Datasheet
31Kb / 6P
   3-Pin 關C Supervisor Circuit
FM809 FAIRCHILD-FM809 Datasheet
54Kb / 8P
   3-Pin 關C Supervisor Circuits
FM803 FAIRCHILD-FM803 Datasheet
345Kb / 7P
   3-Pin 關C Supervisor Device
logo
Sipex Corporation
SP809 SIPEX-SP809 Datasheet
181Kb / 8P
   3 Pin Microprocessor Supervisor Circuit
logo
Exar Corporation
SP809EK-L-2-3 EXAR-SP809EK-L-2-3 Datasheet
474Kb / 8P
   3 Pin Microprocessor Supervisor Circuit
logo
Fairchild Semiconductor
FMFFM1233AC FAIRCHILD-FMFFM1233AC Datasheet
66Kb / 7P
   3-Pin uC Supervisor Circuit
logo
PulseCore Semiconductor
PCS809 PULSECORE-PCS809 Datasheet
521Kb / 8P
   3-Pin 關P Voltage Supervisor
logo
Fairchild Semiconductor
FM810LS3X FAIRCHILD-FM810LS3X Datasheet
460Kb / 9P
   3-Pin UC Supervisor Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com