công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78L12ACZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM78L12ACZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC78LXXA / LM78LXXA 3-Terminal 0.1 A Positive Voltage Regulator
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM78L12ACZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button LM78L12ACZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor LM78L12ACZ Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
MC78LXXA / LM78LXXA Rev. 1.1.0
8
Typical Application
Figure 2. Typical Application
Notes:
13. To specify an output voltage, substitute voltage value for “XX”.
14.
CI is required if the regulator is located an appreciable distance from the power supply filter. Though Co is not
needed for stability, it improves transient response. Bypass capacitors are recommended for optimum stability and
transient response and should be located as close as possible to the regulator.
KA78LXXA
NOTE 1
INPUT
OUTPUT
1(1)
2(2,3,6,7)
3(8)
C1
0.33
μF
NOTE 2
0. 1
NOTE 2
μF
MC78LXXA/LM78LXXA
MC78LXXA / LM78LXXA(13)
CI
(14)
CO
(14)


Số phần tương tự - LM78L12ACZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM78L12ACZ NSC-LM78L12ACZ Datasheet
211Kb / 12P
   3-Terminal Positive Regulators
LM78L12ACZ NSC-LM78L12ACZ Datasheet
685Kb / 14P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
LM78L12ACZ FAIRCHILD-LM78L12ACZ Datasheet
73Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
LM78L12ACZ FAIRCHILD-LM78L12ACZ Datasheet
72Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
LM78L12ACZ FAIRCHILD-LM78L12ACZ Datasheet
86Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM78L12ACZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
7808R SEMTECH_ELEC-7808R Datasheet
210Kb / 3P
   3-Terminal 1 A Positive Voltage Regulator
7809R SEMTECH_ELEC-7809R Datasheet
197Kb / 2P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
7812R SEMTECH_ELEC-7812R Datasheet
220Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
ST7809 SEMTECH_ELEC-ST7809 Datasheet
254Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
logo
Thinki Semiconductor Co...
LM78XX THINKISEMI-LM78XX Datasheet
552Kb / 7P
   3-Terminal 1 A Positive Voltage Regulator
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
7808 SEMTECH_ELEC-7808 Datasheet
237Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
7815 SEMTECH_ELEC-7815 Datasheet
217Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC78M05CDTX FAIRCHILD-MC78M05CDTX Datasheet
297Kb / 9P
   3-Terminal 0.5 A Positive Voltage Regulator
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST7815 SEMTECH_ELEC-ST7815 Datasheet
254Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
ST7808R SEMTECH_ELEC-ST7808R Datasheet
252Kb / 3P
   3-terminal 1 A positive voltage regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com