công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4758A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 1N4758A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes Operating and Storage Temperature Range -65 to 200
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N4758A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  1N4758A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N4758A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N4758A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 1N4758A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Số phần tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
1N4758A WEITRON-1N4758A Datasheet
1Mb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes SMALL SIGNAL ZENER DIODES 1.0 WATTS
logo
Vishay Siliconix
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
75Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4758A NJSEMI-1N4758A Datasheet
185Kb / 1P
   1 WATT HERMETICALLY SEALED GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
1N4758A ETC-1N4758A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Laird Tech Smart Techno...
CM7060W101R-10 LSTD-CM7060W101R-10 Datasheet
161Kb / 1P
   STORAGE TEMPERATURE RANGE
logo
Shoulder Electronics Li...
HDV15300323301 SHOULDER-HDV15300323301 Datasheet
188Kb / 3P
   Storage Temperature Range
HDF798ATS4 SHOULDER-HDF798ATS4 Datasheet
210Kb / 8P
   Storage Temperature Range
HDBF11535A21 SHOULDER-HDBF11535A21 Datasheet
178Kb / 8P
   Storage Temperature Range
logo
Projects Unlimited, Inc...
AI-4033-TWT-R PUI-AI-4033-TWT-R Datasheet
191Kb / 1P
   REVISED OPERATING & STORAGE TEMPERATURE
logo
Microsemi Corporation
JANTX1N6761UR-1 MICROSEMI-JANTX1N6761UR-1 Datasheet
45Kb / 2P
   Operating Temperature: -55째C to 125째C, Storage Temperature: -55째C to 150째C
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT825I JIEJIE-JCT825I Datasheet
273Kb / 4P
   Storage junction temperature range
logo
GOOD-ARK Electronics
1N5221 GOOD-ARK-1N5221_15 Datasheet
115Kb / 3P
   Zener Diodes Zener Voltage Range: 2.4 to 200 Volts Power Dissipation: 500mW
logo
Murata Manufacturing Co...
935132424522-XXN MURATA1-935132424522-XXN Datasheet
220Kb / 2P
   Extended operating temperature range (up to 200?? with low capacitance variation.
Last updated06/14/2
935132424547-XXN MURATA1-935132424547-XXN Datasheet
220Kb / 2P
   Extended operating temperature range (up to 200?? with low capacitance variation.
Last updated06/14/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com