công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4789 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ADA-4789
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifier Small Signal Gain Amplifier
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ADA-4789 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button ADA-4789 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4789 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
6
0
1
2
3
4
5
6
0
20
40
60
80
100
Id (mA)
-40C
25C
85C
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
20
40
60
80
100
Id (mA)
6
5
0.1
0.9
4
3
2
1.5
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
Id (mA)
6
5
4
3
2
1.5
0.1
0.9
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
Id (mA)
6
5
4
3
2
1.5
0.9
0.1
3.5
4
4.5
5
5.5
6
0
20
40
60
80
100
Id (mA)
6
5
4
3
1.5
0.1
0.9
2
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
2
4
6
8
10
12
Frequency (GHz)
Id=50mA
Id=60mA
Id=80mA
Figure 17. NF vs Id and Frequency (GHz).
Figure 18. Input Return Loss vs Id and Frequency.
Figure 13. NF vs. Id and Temperature at 900 MHz.
Figure 14. Gain vs Id and Frequency (GHz).
Figure 15. P1dB vs Id and Frequency (GHz).
Figure 16. OIP3 vs Id and Frequency (GHz).


Số phần tương tự - ADA-4789

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
ADA-4789 BOARDCOM-ADA-4789 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4789-BLKG BOARDCOM-ADA-4789-BLKG Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4789-TR1G BOARDCOM-ADA-4789-TR1G Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789_15 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
More results

Mô tả tương tự - ADA-4789

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4743 HP-ADA-4743 Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4543 HP-ADA-4543 Datasheet
111Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
ADA-4789 BOARDCOM-ADA-4789 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4643 HP-ADA-4643 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789_15 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AUK corp
2SC5343S AUK-2SC5343S Datasheet
214Kb / 4P
   General small signal amplifier (General small signal amplifier)
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MSA-2743 HP-MSA-2743 Datasheet
204Kb / 17P
   Cascadable Silicon Bipolar Gain Block MMIC Amplifier
logo
OKI electronic componet...
KGF1522 OKI-KGF1522 Datasheet
101Kb / 8P
   Small-Signal Amplifier
KGF1191 OKI-KGF1191 Datasheet
181Kb / 13P
   Small-Signal Amplifier
KGF1531 OKI-KGF1531 Datasheet
114Kb / 8P
   Small-Signal Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com