công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FJV1845 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FJV1845
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Epitaxial Silicon Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FJV1845 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FJV1845 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FJV1845 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FJV1845 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FJV1845 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FJV1845 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B1, August 2002
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. Static Characteristic
Figure 3. DC current Gain
Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 5. Collector Output Capacitance
Figure 6. Current Gain Bandwidth Product
0123
45
0
2
4
6
8
10
I
B=16µA
I
B=14µA
I
B=12µA
I
B=10µA
I
B=8µA
I
B
=6
µA
I
B=4µA
I
B=2µA
V
CE
[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
020
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
I
B=1.4µA
I
B=1.2µA
I
B=1.0µA
I
B=0.8µA
I
B=0.6µA
I
B=0.4µA
I
B
=0.2
µA
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0.01
0.1
1
10
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VCE = 6V
Pule Test
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
IC=10IB
Pulse Test
VBE(sat)
VCE(sat)
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
1
10
100
0.1
1
10
f=1MHz
IE=0
VCB[V], COLLECTOR-BASE VOLTAGE
0.1
1
10
100
10
100
1k
10k
VCE=6V
IE[mA], EMITTER CURRENT


Số phần tương tự - FJV1845

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FJV1845 ONSEMI-FJV1845 Datasheet
181Kb / 7P
   Amplifier Transistor
Rev. B1, August 2002
logo
Fairchild Semiconductor
FJV1845FMTF FAIRCHILD-FJV1845FMTF Datasheet
74Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
FJV1845PMTF ETC2-FJV1845PMTF Datasheet
74Kb / 5P
   Complement to FJV992
More results

Mô tả tương tự - FJV1845

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
MMBC1623L6 SAMSUNG-MMBC1623L6 Datasheet
29Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY3008R FAIRCHILD-FJY3008R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3015R FAIRCHILD-FJY3015R Datasheet
290Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
BC817 FAIRCHILD-BC817_06 Datasheet
162Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3003R FAIRCHILD-FJY3003R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
PJD882 ETC-PJD882 Datasheet
184Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC2120 CDIL-CSC2120 Datasheet
87Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CD9581 CDIL-CD9581 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CSD545 CDIL-CSD545 Datasheet
182Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
BCX70G SAMSUNG-BCX70G Datasheet
34Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N5014 SEME-LAB-2N5014 Datasheet
15Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com