công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC02D652 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC02D652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input NOR gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC02D652 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HC02D652 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
74HC_HCT02
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 4 September 2012
5 of 16
NXP Semiconductors
74HC02; 74HCT02
Quad 2-input NOR gate
10. Dynamic characteristics
74HCT02
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
2.0
1.6
-
2.0
-
2.0
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
1.2
0.8
-
0.8
-
0.8
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL; VCC = 4.5 V
IO = 20 A
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = 4.0 mA
3.98
4.32
-
3.84
-
3.7
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL; VCC = 4.5 V
IO = 20 A
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 5.2 mA
-
0.15
0.26
-
0.33
-
0.4
V
II
input leakage
current
VI = VCC or GND;
VCC =5.5 V
--
0.1
-
1-
1
A
ICC
supply current
VI = VCC or GND; IO =0A;
VCC =5.5 V
--2.0
-
20
-
40
A
I
CC
additional
supply current
per input pin;
VI =VCC  2.1 V; IO =0A;
other inputs at VCC or GND;
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
150
540
-
675
-
735
A
CI
input
capacitance
-3.5
--
-
-
-
pF
Table 6.
Static characteristics …continued
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
Table 7.
Dynamic characteristics
GND = 0 V; CL = 50 pF; for load circuit see Figure 7.
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Max
(85
C)
Max
(125
C)
74HC02
tpd
propagation delay
nA, nB to nY; see Figure 6
[1]
VCC = 2.0 V
-
25
90
115
135
ns
VCC = 4.5 V
-
9
18
23
27
ns
VCC = 5.0 V; CL =15pF
-
7
-
-
-
ns
VCC = 6.0 V
-
7
15
20
23
ns
tt
transition time
see Figure 6
[2]
VCC = 2.0 V
-
19
75
95
110
ns
VCC = 4.5 V
-
7
15
19
22
ns
VCC = 6.0 V
-
6
13
16
19
ns
CPD
power dissipation
capacitance
per package; VI =GND to VCC
[3]
-22-
-
-
pF


Số phần tương tự - 74HC02D652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC02D653 NXP-74HC02D653 Datasheet
132Kb / 1P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 4-4 September 2012
More results

Mô tả tương tự - 74HC02D652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74VHC02 NXP-74VHC02 Datasheet
92Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 01-13 August 2009
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC02A INTEGRAL-IN74HC02A Datasheet
232Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
   Quad 2 Input NOR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC02 FAIRCHILD-74VHC02_07 Datasheet
291Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC02F TOSHIBA-TC74AC02F_12 Datasheet
238Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74LVC02AD112 NXP-74LVC02AD112 Datasheet
164Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 8-16 November 2011
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02_05 Datasheet
114Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
   Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com