công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5415025-2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 5415025-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

5415025-2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  5415025-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 5415025-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
5415025-2 TEC-5415025-2 Datasheet
988Kb / 34P
   RF Coax Connectors
More results

Mô tả tương tự - 5415025-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
5227161 MACOM-5227161 Datasheet
124Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
5227161-9 MACOM-5227161-9 Datasheet
124Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
logo
Molex Electronics Ltd.
73100-0105 MOLEX11-73100-0105 Datasheet
32Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right Angle PCB Jack Receptacle
logo
Tyco Electronics
227661-1 MACOM-227661-1 Datasheet
126Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, PCB 50 OHM, SERIES BNC
logo
Huber+Suhner, Inc.
85_BNC-50-0-1111_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-1111_N Datasheet
209Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
85_BNC-50-0-1122_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-1122_N Datasheet
132Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
85_BNC-50-0-3133_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-3133_N Datasheet
132Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
logo
Molex Electronics Ltd.
0731385003 MOLEX11-0731385003 Datasheet
29Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
0731385013 MOLEX11-0731385013 Datasheet
29Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
73138-5013 MOLEX11-73138-5013 Datasheet
33Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com