công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3USB30E bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3USB30E
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3USB30E bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS3USB30E_13 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS3USB30E_13 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
VCC
GND
VBIAS
VSEL
VSEL = VCC or GND
VBIAS = VCC or GND
Capacitance is measured at 1D,
2D, D, and S inputs during ON
and OFF conditions.
Capacitance
Meter
VIN
VOUT2
VOUT1
D
2D
1D
S
Channel OFF
OFF-State Leakage Current
VSEL = VIH or VIL
VCC
GND
1D
VSEL
2D
D
VIN
VOUT2
VOUT1
+
+
+
S
VCC
IIN
ron +
V
IN * VOUT2 or VOUT1
I
IN
W
GND
Channel ON
1D
VSEL
2D
D
VIN
VSEL = VIH or VIL
VOUT2
VOUT1
+
+
S
TS3USB30E
www.ti.com
SCDS255E – DECEMBER 2008 – REVISED AUGUST 2012
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 14. ON-State Resistance (ron)
Figure 15. OFF-State Leakage Current
Figure 16. Capacitance
Copyright © 2008–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: TS3USB30E


Số phần tương tự - TS3USB30E_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB30E TI-TS3USB30E_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3USB30E ESD-Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable
More results

Mô tả tương tự - TS3USB30E_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI-TS3USB30E Datasheet
705Kb / 15P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A TI-TS3USB221A_10 Datasheet
843Kb / 17P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A-Q1 TI1-TS3USB221A-Q1 Datasheet
868Kb / 18P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI-TS3USB30E_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3USB30E ESD-Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221A TI-TS3USB221A_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   TS3USB221A ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221 TI1-TS3USB221_17 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer ??Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
399Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI-TS3USB221_10 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3206 GMT-G3206 Datasheet
91Kb / 1P
   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer Demultiplexer Switch with Single Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com