công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW88N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW88N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.024typ., 84 A, MDmesh??V Power MOSFET in TO-247 and TO-247 long leads packages
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW88N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STW88N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW88N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Package mechanical data
STW88N65M5, STWA88N65M5
10/15
DocID022522 Rev 4
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK is an ST trademark.
Table 8. TO-247 mechanical data
Dim.
mm.
Min.
Typ.
Max.
A
4.85
5.15
A1
2.20
2.60
b1.0
1.40
b1
2.0
2.40
b2
3.0
3.40
c
0.40
0.80
D
19.85
20.15
E
15.45
15.75
e
5.30
5.45
5.60
L
14.20
14.80
L1
3.70
4.30
L2
18.50
∅P
3.55
3.65
∅R
4.50
5.50
S
5.30
5.50
5.70


Số phần tương tự - STW88N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW88N65M5-4 STMICROELECTRONICS-STW88N65M5-4 Datasheet
711Kb / 13P
   Excellent switching performance thanks to the extra driving source pin
October 2015 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STW88N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFW45N65M5 STMICROELECTRONICS-STFW45N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 35 A, 0.067 廓 typ., MDmesh??V Power MOSFETs in TO-3PF, TO-247 and TO-247 long leads packages
May 2014 Rev 2
STW57N65M5 STMICROELECTRONICS-STW57N65M5_V01 Datasheet
1,021Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.056 Ω typ., 42 A MDmesh™ V Power MOSFETs in TO-247 and TO-247 long leads packages
December 2013
STW40N95DK5 STMICROELECTRONICS-STW40N95DK5 Datasheet
774Kb / 14P
   N-channel 950 V, 0.120 廓 typ., 38 A, MDmesh??DK5 Power MOSFETs in TO-247 and TO-247 long leads packages
December 2016 Rev 4
STW70N65DM6 STMICROELECTRONICS-STW70N65DM6 Datasheet
528Kb / 15P
   N-channel 650 V, 36 mΩ typ., 68 A MDmesh™ DM6 Power MOSFETs in TO-247 and TO-247 long leads packages
DS12313 - Rev 2 - July 2019
STW75N60DM6 STMICROELECTRONICS-STW75N60DM6 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 600 V, 32 m廓 typ., 72 A MDmesh DM6 Power MOSFETs in TO-247 and TO-247 long leads packages
July 2020
STFW69N65M5 STMICROELECTRONICS-STFW69N65M5 Datasheet
672Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.037 廓 typ., 58 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-3PF and TO-247 packages
STW40N90K5 STMICROELECTRONICS-STW40N90K5 Datasheet
779Kb / 14P
   N-channel 900 V, 0.088 ??typ., 40 A MDmesh??K5 Power MOSFETs in TO-247 and TO-247 long leads packages
November 2016 Rev 2
STF20N65M5 STMICROELECTRONICS-STF20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
STWA70N65DM6 STMICROELECTRONICS-STWA70N65DM6 Datasheet
949Kb / 12P
   N-channel 650 V, 36 m廓 typ., 68 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
July 2020
STWA68N65DM6 STMICROELECTRONICS-STWA68N65DM6 Datasheet
258Kb / 12P
   N-channel 650 V, 51 m typ., 55 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
May 2021 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com