công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33064D-5R2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33064D-5R2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Undervoltage Sensing Circuit
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33064D-5R2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33064D-5R2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33064D-5R2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
MC34064, MC33064, NCV33064
http://onsemi.com
6
ORDERING INFORMATION
Device
Operating Temperature Range
Package
Shipping
MC34064D−005
TA = 0°C to +70°C
SOIC−8
98 Units / Rail
MC34064D−5G
SOIC−8
(Pb−Free)
MC34064D−5R2
SOIC−8
2500 Units/ Tape & Reel
MC34064D−5R2G
SOIC−8
(Pb−Free)
MC34064DM−5R2
Micro8
4000 Units / Tape & Reel
MC34064DM−5R2G
Micro8
(Pb−Free)
MC34064P−005
TO−92
2000 Units / Bag
MC34064P−5G
TO−92
(Pb−Free)
MC34064P−5RA
TO−92
2000 Units / Tape & Reel
MC34064P−5RAG
TO−92
(Pb−Free)
MC34064P−5RP
TO−92
2000 Units / Ammo Pack
MC34064P−5RPG
TO−92
(Pb−Free)
MC34064P−5RM
TO−92
MC34064P−5RMG
TO−92
(Pb−Free)
MC34064SN−5T1
TSOP−5
3000 Units / Tape & Reel
MC34064SN−5T1G
TSOP−5
(Pb−Free)
MC33064D−005
TA = −40°C to +85°C
SOIC−8
98 Units / Rail
MC33064D−5G
SOIC−8
(Pb−Free)
MC33064D−5R2
SOIC−8
2500 Units / Tape & Reel
MC33064D−5R2G
SOIC−8
(Pb−Free)
MC33064DM−5R2
Micro8
4000 Units / Tape & Reel
MC33064DM−5R2G
Micro8
(Pb−Free)
MC33064P−005
TO−92
2000 Units / Bag
MC33064P−5G
TO−92
(Pb−Free)
MC33064P−5RA
TO−92
2000 Units / Tape & Reel
MC33064P−5RAG
TO−92
(Pb−Free)
MC33064P−5RP
TO−92
2000 Units / Ammo Pack
MC33064P−5RPG
TO−92
(Pb−Free)
MC33064SN−5T1
TSOP−5
3000 Units / Tape & Reel
MC33064SN−5T1G
TSOP−5
(Pb−Free)
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, pleaserefer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NCV33064: Tlow = −40°C, Thigh = +125°C. Guaranteed by design. NCV prefix is for automotive and other applications requiring site and
change control.


Số phần tương tự - MC33064D-5R2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33064D-5R2G ONSEMI-MC33064D-5R2G Datasheet
120Kb / 12P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
February, 2005 ??Rev. 12
MC33064D-5R2G ONSEMI-MC33064D-5R2G Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
More results

Mô tả tương tự - MC33064D-5R2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34064 ONSEMI-MC34064_16 Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
MC34064 ONSEMI-MC34064 Datasheet
120Kb / 12P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
February, 2005 ??Rev. 12
logo
Microsemi Corporation
MC33064 MICROSEMI-MC33064_04 Datasheet
328Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33064 MICROSEMI-MC33064 Datasheet
150Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
Motorola, Inc
MC34064 MOTOROLA-MC34064 Datasheet
147Kb / 8P
   Undervoltage sensing circuit
logo
Texas Instruments
LM8365 TI1-LM8365 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage-Sensing Circuit
logo
Microsemi Corporation
MC33164-3 MICROSEMI-MC33164-3 Datasheet
126Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33164 MICROSEMI-MC33164 Datasheet
159Kb / 7P
   5V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33164-3 MICROSEMI-MC33164-3_05 Datasheet
277Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
List of Unclassifed Man...
MC341643DM ETC2-MC341643DM Datasheet
278Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com