công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3241TLX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM3241TLX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3241 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM3241TLX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM3241TLX/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM3241TLE/NOPB
DSBGA
YZR
6
250
178.0
8.4
1.24
1.7
0.76
4.0
8.0
Q1
LM3241TLX/NOPB
DSBGA
YZR
6
3000
178.0
8.4
1.24
1.7
0.76
4.0
8.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
24-Apr-2013
Pack Materials-Page 1


Số phần tương tự - LM3241TLX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3241 TI1-LM3241 Datasheet
185Kb / 6P
[Old version datasheet]   LM3241 PRODUCT BRIEF 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
October 13, 2011
More results

Mô tả tương tự - LM3241TLX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3241 TI1-LM3241 Datasheet
185Kb / 6P
[Old version datasheet]   LM3241 PRODUCT BRIEF 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
October 13, 2011
LM3242 TI1-LM3242_14 Datasheet
4Mb / 28P
[Old version datasheet]   6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter with Auto Bypass for RF Power Amplifiers
REVISED MARCH 2013
LM3242 TI1-LM3242 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   750mA Miniature Adjustable Step-Down DC-DC Converter
REVISED AUGUST 2015
logo
National Semiconductor ...
LM3202 NSC-LM3202 Datasheet
1Mb / 15P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3205 NSC-LM3205_09 Datasheet
1Mb / 18P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3205 NSC-LM3205 Datasheet
1Mb / 18P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
Global Mixed-mode Techn...
G5302 GMT-G5302 Datasheet
77Kb / 1P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM3202 NSC-LM3202_06 Datasheet
3Mb / 16P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM3205 TI1-LM3205 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM3208 NSC-LM3208 Datasheet
1Mb / 17P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com