công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM185H-1.2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM185H-1.2
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N Micropower Voltage Reference Diode
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM185H-1.2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM185H-1.2 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM185H-1.2 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
LM185-1.2-N, LM285-1.2-N, LM385-1.2-N
SNVS742E – JANUARY 2000 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Thermocouple
Seebeck
R1
R2
Voltage
Voltage
Type
Coefficient
(
Ω)
(
Ω)
Across R1
Across R2
(
μV/°C)
@ 25°C
(mV)
(mV)
J
52.3
523
1.24k
15.60
14.32
T
42.8
432
1k
12.77
11.78
K
40.8
412
953
Ω
12.17
11.17
S
6.4
63.4
150
Ω
1.908
1.766
Typical supply current 50
μA
Calibration
1. Adjust R1 so that V1 = temp at 1mV/°K
2. Adjust V2 to 273.2mV
†IQ for 1.3V to 1.6V battery volt-
age = 50
μA to 150μA
Figure 26. Centigrade Thermometer
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM185-1.2-N LM285-1.2-N LM385-1.2-N


Số phần tương tự - LM185H-1.2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM185H-1.2 NSC-LM185H-1.2 Datasheet
265Kb / 10P
   Micropower Voltage Reference Diode
LM185H-1.2 NSC-LM185H-1.2 Datasheet
698Kb / 11P
   Micropower Voltage Reference Diode
LM185H-1.2 NSC-LM185H-1.2 Datasheet
293Kb / 10P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Linear Technology
LM185H-1.2 LINER-LM185H-1.2 Datasheet
147Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM185H-1.2-QV TI1-LM185H-1.2-QV Datasheet
726Kb / 13P
[Old version datasheet]   LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM185H-1.2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM385BXM-1.2 TI-LM385BXM-1.2 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-1.2-N TI1-LM185-1.2-N Datasheet
289Kb / 12P
[Old version datasheet]   LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 Micropower Voltage Reference Diode
LM285MX-25 TI1-LM285MX-25 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM385BZ TI1-LM385BZ Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM285BYMX-25 TI1-LM285BYMX-25 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM285M-25 TI1-LM285M-25 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM385Z-2.5 TI-LM385Z-2.5 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N_13 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
LM185-ADJ TI1-LM185-ADJ Datasheet
708Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N Datasheet
313Kb / 18P
[Old version datasheet]   LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com