công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5328BRU-REEL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5328BRU-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5328BRU-REEL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5328BRU-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD5308/AD5318/AD5328
Rev. F | Page 6 of 28
Table 3. Timing Characteristics1, 2, 3
A, B Version
Parameter
Limit at TMIN, TMAX
Unit
Conditions/Comments
t1
33
ns min
SCLK cycle time
t2
13
ns min
SCLK high time
t3
13
ns min
SCLK low time
t4
13
ns min
SYNC to SCLK falling edge setup time; temperature range (A, B
verstion): −40°C to +105°C
15
ns min
SYNC to SCLK falling edge setup time; temperature range (A, B
verstion): −40°C to +125°C
t5
5
ns min
Data set up time
t6
4.5
ns min
Data hold time
t7
0
ns min
SCLK falling edge to SYNC rising edge
t8
50
ns min
Minimum SYNC high time
t9
20
ns min
LDAC pulse width
t10
20
ns min
SCLK falling edge to LDAC rising edge
t11
0
ns min
SCLK falling edge to LDAC falling edge
1 Guaranteed by design and characterization; not production tested.
2 All input signals are specified with tR = tF = 5 ns (10% to 90% of VDD) and timed from a voltage level of (VIL + VIH)/2.
3 See Figure 2.
SCLK
DIN
DB15
DB0
t1
t2
t8
t3
t4
t5
t6
t9
t11
t7
t10
NOTES
1ASYNCHRONOUS LDAC UPDATE MODE.
2SYNCHRONOUS LDAC UPDATE MODE.
LDAC1
LDAC2
SYNC
Figure 2. Serial Interface Timing Diagram


Số phần tương tự - AD5328BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5328BRU-REEL AD-AD5328BRU-REEL Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
AD5328BRU-REEL7 AD-AD5328BRU-REEL7 Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
More results

Mô tả tương tự - AD5328BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5308 AD-AD5308_1 Datasheet
575Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. D
AD5318 AD-AD5318_15 Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
AD5328 AD-AD5328_15 Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
AD5308 AD-AD5308 Datasheet
308Kb / 19P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. B
AD5328ARUZ AD-AD5328ARUZ Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
AD5308 AD-AD5308_15 Datasheet
408Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
Rev. F
AD5307 AD-AD5307_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5317 AD-AD5317_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5327 AD-AD5327_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5307BRU AD-AD5307BRU Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 關A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com