công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG719BRM bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG719BRM
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.52:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG719BRM bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG719BRM Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG719BRM Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADG719
Rev. D | Page 9 of 16
TEST CIRCUITS
IDS
V1
SD
VS
RON = V1/IDS
Figure 14. On Resistance
SD
A
A
IS (OFF)
ID (OFF)
VS
VD
Figure 15. Off Leakage
SD
A
ID (ON)
VS
VD
Figure 16. On Leakage
0.1µF
VDD
VDD
IN
SD
GND
RL
300
CL
35pF
VOUT
VOUT
VS
VIN
50%
50%
90%
90%
tON
tOFF
Figure 17. Switching Times
IN
S1
D
GND
S2
D2
VIN
VOUT
0V
0V
0.1µF
VDD
VDD
RL2
300
CL2
35pF
VOUT
VS1
VS2
VIN
50%
50%
50%
50%
tD
tD
Figure 18. Break-Before-Make Time Delay, tD


Số phần tương tự - ADG719BRM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG719BRM AD-ADG719BRM Datasheet
117Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm SPDT Switch
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG719BRM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG719-EP AD-ADG719-EP Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. 0
ADG779 AD-ADG779_05 Datasheet
285Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 SPDT Switch/2:1 Mux in Tiny SC70 Package
REV. A
ADG749BKSZ-REEL7 AD-ADG749BKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm 2:1 Mux/SPDT Switch in SC70 Package
REV. C
ADG859 AD-ADG859 Datasheet
278Kb / 16P
   1.3ohm CMOS, 1.8 V to 5.5 V Single SPDT Switch/2:1 MUX in SOT-66 Package
REV. 0
ADG779 AD-ADG779 Datasheet
385Kb / 8P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm SPDT Switch/2:1 Mux In Tiny SC70 Package
REV. 0
ADG854 AD-ADG854 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 廓 CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Dual SPDT/2:1 Mux, Mini LFCSP
ADG819BRTZ-REEL7 AD-ADG819BRTZ-REEL7 Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG819 AD-ADG819 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG852 AD-ADG852 Datasheet
315Kb / 16P
   0.8 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
REV. 0
ADG858 AD-ADG858 Datasheet
299Kb / 16P
   0.58 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com