công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR18 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện MCR18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR18 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  MCR18 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 6Page - Rohm MCR18 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4/6
www.rohm.com
c
2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2012.11 - Rev.C
Data Sheet
MCR series - Low Ohmic - < General Purpose >
Derating Curve
When the ambient temperature exceeds 70°C, power dissipation must be adjusted according to the derating curves below.
0
20
40
60
80
100
−55
0
70
100
125
AMBIENT TEMPERATURE (
°C)
MCR006 / 100
Characteristics
Guaranteed Value
± (2.0%+0.005Ω)
± (1.0%+0.005Ω)
± (3.0%+0.005Ω)
20
°C
No remarkable abnormality on the appearance.
A new uniform coating of minimum of
95% of the surface being immersed
and no soldering damage.
Without Open.
Compliance Standard(s) : IEC60115
−8
JISC 5201
−8
Measurement :
+20 / −55 / +20 / +125°C
Soldering condition : 260
±5°C
Duration of immersion : 10
±1s
40
°C, 93%RH (Relative Humidity)
Test time : 1,000h to 1,048h
± (3.0%+0.005Ω)
± (3.0%+0.005Ω)
± (1.0%+0.005Ω) ※MCR006 only
± (0.5%+0.005Ω)
± (1.0%+0.005Ω)
70
°C
Rated voltage (current)
1.5h : ON
− 0.5h : OFF
Test time : 1,000h to 1,048h
125
°C (MCR006 / 100)
155
°C (MCR01 / 03 / 10 / 18 / 25 / 50)
Test time : 1,000h to 1,048h
23
±5°C, Immersion cleaning, 5±0.5min
Solvent : 2
−propanol
Test temp.
−55°C to +125°C 100cycle (MCR006)
−55°C to +125°C 5cycle (MCR01 / 03 / 10 / 18 / 25 / 50 / 100)
Rosin·Ethanol : 25% (weight)
Soldering condition : 235
±5°C
Duration of immersion : 2.0
±0.5s
Rated voltage (current)
×2.5, 2s.
Maximum overload voltage
See "Products List"
See "Products List"
Test Items
Resistance
Variation of resistance
with temperature
Solderability
Damp heat, steady state
Endurance at 70
°C
Endurance
Rapid change of
temperature
Bend strength of
the end face plating
Resistance to solvent
Resistance to
soldering heat
Overload
Test Conditions
Chip weight (typical value)
Parameter
Unit
MCR006
YRT
MCR01
MRT
MCR03
ERT
MCR10
EZH
MCR18
EZH
MCR25
JZH
MCR50
JZH
MCR100
JZH
mg/pc
0.150
0.565
2.03
5.00
9.78
16.5
25.8
42.0
Weight
MCR01 / 03 / 10 / 18 / 25 / 50
0
20
40
60
80
100
−55
0
70
100
155
AMBIENT TEMPERATURE (
°C)


Số phần tương tự - MCR18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
95Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
56Kb / 5P
   Thick film rectangular Low resistance series
More results

Mô tả tương tự - MCR18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR50 ROHM-MCR50_11 Datasheet
174Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR10EZHFSR056 ROHM-MCR10EZHFSR056 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18EZHJ100 ROHM-MCR18EZHJ100 Datasheet
95Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR25 ROHM-MCR25_2 Datasheet
81Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR100 ROHM-MCR100_2 Datasheet
81Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR03 ROHM-MCR03_2 Datasheet
70Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18_11 Datasheet
132Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18_3 Datasheet
75Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR25 ROHM-MCR25_11 Datasheet
174Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR100 ROHM-MCR100_11 Datasheet
175Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com