công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR10EZHJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện MCR10EZHJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film rectangular
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR10EZHJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  MCR10EZHJ Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR10EZHJ Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR10EZHJ Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR10EZHJ Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR10EZHJ Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCR10
Resistors
3/5
!
External dimensions (Units : mm)
No.
Material
Resistive element
(Oxide metal thick film)
Silver palladium thick film electrode
Nickel electrode
Sn/Pb or Sn electrode
Alumina substrate
Overcoating (glass)
0.4
±0.2
0.4
±0.2
2.0
±0.1
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3
!Packaging
C
AB
D
AB
C
D
φ13±0.2
P0
P2
P1
E
F
W
T2
φD0
A0
B0
110
±0.7
12
±0.1
Label
Reel
Taping
Slider
Shutter
EIAJ ET-7201A compliant
Bulk case
EIAJ ET-7200A compliant
Thick paper
mount
(Underside paper tape) Chip resistor Square punchout hole
Heat crimp cover/Tape
φ180
0
−3
φ60
+1
0
9
+1.0
0
φ1.5
+0.1
0
1.65 +
0.2
−0.1
2.4 +
0.2
−0.1
36
0
−0.2
(Units: mm)
(Units: mm)
WF
E
A0
B0
D0
P0
P1
P2
T2
8.0±0.3
3.5±0.05
1.75±0.1
4.0±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
Max. 1.1
(Units: mm)


Số phần tương tự - MCR10EZHJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
MCR10EZHJ000 IRF-MCR10EZHJ000 Datasheet
651Kb / 8P
   500kHz, 40A, 2-phase Synchronous Buck Converter using iP2001
logo
Rohm
MCR10EZHJ000 ROHM-MCR10EZHJ000 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
logo
International Rectifier
MCR10EZHJ102 IRF-MCR10EZHJ102 Datasheet
651Kb / 8P
   500kHz, 40A, 2-phase Synchronous Buck Converter using iP2001
MCR10EZHJ103 IRF-MCR10EZHJ103 Datasheet
651Kb / 8P
   500kHz, 40A, 2-phase Synchronous Buck Converter using iP2001
MCR10EZHJ202 IRF-MCR10EZHJ202 Datasheet
651Kb / 8P
   500kHz, 40A, 2-phase Synchronous Buck Converter using iP2001
More results

Mô tả tương tự - MCR10EZHJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_1 Datasheet
81Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10_1 Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18_1 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR006 ROHM-MCR006 Datasheet
62Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10 Datasheet
98Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR01 ROHM-MCR01 Datasheet
93Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ000 ROHM-MCR18EZHJ000 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ115 ROHM-MCR18EZHJ115 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZHJ680 ROHM-MCR10EZHJ680 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18EZHF1501 ROHM-MCR18EZHF1501 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com