công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF5000BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF5000BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF5000BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADF5000BCPZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ADF5000
Rev. 0 | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
0
5
10
15
25
20
30
RF INPUT FREQUENCY (GHz)
VDD = 3.0V
VDD = 3.3V
VDD = 3.6V
Figure 3. RF Input Sensitivity
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
ICCOUT AT
fIN = 10GHz PIN = 0dBm
ICCIN AT
fIN = 10GHz PIN = 0dBm
VCC (V)
Figure 4. IDD1 and IDD2 vs. VDDx, fIN = 10 GHz, PIN = 0 dBm
–20
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
VCC (V)
POUT AT fIN = 10GHz PIN = 0dBm
Figure 5. RF Output Power (Single-Ended) vs. VDDx, fIN = 10 GHz, PIN = 0 dBm
–5
–10
–15
–20
–25
–30
–35
–40
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
VDDx (V)
FIRST HARMONIC
THIRD HARMONIC
FIFTH HARMONIC
Figure 6. RF Output Harmonic Content vs. VDDx
–10
–5
0
0
5
10
15
20
25
30
RF INPUT FREQUENCY (GHz)
POUT AT PIN = 0dBm VCC = 3V
POUT AT PIN = 0dBm VCC = 3.3V
POUT AT PIN = 0dBm VCC = 3.6V
Figure 7. RF Output Power vs. RF Input Frequency, fIN = 10 GHz, VDD = 3.3 V


Số phần tương tự - ADF5000BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF5000 AD-ADF5000 Datasheet
214Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADF5000BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF5000 AD-ADF5000 Datasheet
214Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
REV. 0
ADF5001 AD-ADF5001 Datasheet
274Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-4 Prescaler
REV. 0
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C005 HITTITE-HMC-C005 Datasheet
503Kb / 4P
   DIVIDE-BY-2 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006_07 Datasheet
219Kb / 4P
   DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006 Datasheet
505Kb / 4P
   DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
logo
California Eastern Labs
UPB1508GV CEL-UPB1508GV Datasheet
213Kb / 7P
   3.0 GHz DIVIDE BY 2 PRESCALER
UPB1510GV CEL-UPB1510GV Datasheet
213Kb / 7P
   3.0 GHz DIVIDE BY 4 PRESCALER
logo
NEC
UPB587B NEC-UPB587B Datasheet
113Kb / 5P
   1.0 GHz DIVIDE- BY- 2/4/8 PRESCALER
UPG503B NEC-UPG503B Datasheet
57Kb / 4P
   9 GHz DIVIDE-BY-4 DYNAMIC PRESCALER
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C007 HITTITE-HMC-C007 Datasheet
512Kb / 4P
   DIVIDE-BY-8 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com