công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF5000BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF5000BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF5000BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADF5000BCPZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF5000BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
ADF5000
Rev. 0 | Page 4 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
VDDx to GND
−0.3 V to +3.9 V
RFIN
10 dBm
Operating Temperature Range
Industrial (B Version)
−40°C to +105°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Maximum Junction Temperature
150°C
LFCSP θ
JA Thermal Impedance
27.3°C/W
Peak Temperature
260°C
Time at Peak Temperature
40 sec
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
This device is a high performance RF integrated circuit with
an ESD rating of 2 kV, human body model (HBM) and is ESD
sensitive. Implement proper precautions for handling and
assembly.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADF5000BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF5000 AD-ADF5000 Datasheet
214Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADF5000BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF5000 AD-ADF5000 Datasheet
214Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
REV. 0
ADF5001 AD-ADF5001 Datasheet
274Kb / 12P
   4 GHz to 18 GHz Divide-by-4 Prescaler
REV. 0
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C005 HITTITE-HMC-C005 Datasheet
503Kb / 4P
   DIVIDE-BY-2 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006_07 Datasheet
219Kb / 4P
   DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006 Datasheet
505Kb / 4P
   DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
logo
California Eastern Labs
UPB1508GV CEL-UPB1508GV Datasheet
213Kb / 7P
   3.0 GHz DIVIDE BY 2 PRESCALER
UPB1510GV CEL-UPB1510GV Datasheet
213Kb / 7P
   3.0 GHz DIVIDE BY 4 PRESCALER
logo
NEC
UPB587B NEC-UPB587B Datasheet
113Kb / 5P
   1.0 GHz DIVIDE- BY- 2/4/8 PRESCALER
UPG503B NEC-UPG503B Datasheet
57Kb / 4P
   9 GHz DIVIDE-BY-4 DYNAMIC PRESCALER
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C007 HITTITE-HMC-C007 Datasheet
512Kb / 4P
   DIVIDE-BY-8 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com