công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7980BRMZRL7 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7980BRMZRL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7980BRMZRL7 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7980BRMZRL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD7980
Rev. B | Page 6 of 28
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 5.
Parameter
Rating
Analog Inputs
IN+,1 IN−1 to GND
−0.3 V to VREF + 0.3 V or ±130 mA
Supply Voltage
REF, VIO to GND
−0.3 V to +6 V
VDD to GND
−0.3 V to +3 V
VDD to VIO
+3 V to −6 V
Digital Inputs to GND
−0.3 V to VIO + 0.3 V
Digital Outputs to GND
−0.3 V to VIO + 0.3 V
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
θJA Thermal Impedance
(10-Lead MSOP)
200°C/W
θJC Thermal Impedance
(10-Lead MSOP)
44°C/W
Lead Temperature
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
1 See the Analog Input section.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD7980BRMZRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7980BRMZRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980-EP AD-AD7980-EP Datasheet
292Kb / 12P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
REV. 0
AD7980 AD-AD7980 Datasheet
1Mb / 22P
   16-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev Pr C
AD7980 AD-AD7980_13 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
AD7983 AD-AD7983 Datasheet
612Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7983 AD-AD7983_15 Datasheet
512Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982 AD-AD7982 Datasheet
416Kb / 23P
   18-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev PrC
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982 AD-AD7982_15 Datasheet
2Mb / 25P
   18 Bit 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP QFN
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com