công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6546T-I/OT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6546T-I/OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6546T-I/OT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
© 2002-2012 Microchip Technology Inc.
DS21714G-page 5
MCP6546/6R/6U/7/8/9
1.1
Test Circuit Configuration
This test circuit configuration is used to determine the
AC and DC specifications.
FIGURE 1-3:
AC and DC Test Circuit for
the Open-Drain Output Comparators.
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, VDD = +1.6V to +5.5V and VSS = GND.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+85
°C
Operating Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Note
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
°C
Thermal Package Resistances
Thermal Resistance, 5L-SC-70
θ
JA
331
°C/W
Thermal Resistance, 5L-SOT-23
θ
JA
220.7
°C/W
Thermal Resistance, 8L-MSOP
θ
JA
—211
°C/W
Thermal Resistance, 8L-PDIP
θ
JA
—89.3
°C/W
Thermal Resistance, 8L-SOIC
θ
JA
149.5
°C/W
Thermal Resistance, 14L-PDIP
θ
JA
—70
°C/W
Thermal Resistance, 14L-SOIC
θ
JA
—95.3
°C/W
Thermal Resistance, 14L-TSSOP
θ
JA
100
°C/W
Note:
The MCP6546/6R/6U/7/8/9 I-temp family operates over this extended temperature range, but with reduced
performance. In any case, the Junction Temperature (TJ) must not exceed the absolute maximum
specification of +150°C.
VDD
VSS = 0V
200 k
Ω
200 k
Ω
100 k
Ω
VOUT
VIN = VSS
36 pF
MCP654X
RPU =
VPU = VDD
(2 mA)/ VDD


Số phần tương tự - MCP6546T-I/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6546T-I/OT MICROCHIP-MCP6546T-I/OT Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
More results

Mô tả tương tự - MCP6546T-I/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6549 MICROCHIP-MCP6549 Datasheet
625Kb / 28P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2003
MCP6546 MICROCHIP-MCP6546_06 Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541 Datasheet
512Kb / 28P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
07/28/03
PIC16F648A-I MICROCHIP-PIC16F648A-I Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
08/29/06
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_11 Datasheet
803Kb / 46P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2011
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_06 Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2006
logo
Texas Instruments
TLV3402 TI-TLV3402 Datasheet
257Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
TLV3401 TI1-TLV3401_13 Datasheet
759Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
logo
3PEAK INC.
TP1945 3PEAK-TP1945 Datasheet
655Kb / 20P
   1.8V Micropower, RRIO, Open-Drain Output Comparators
LMV331TP 3PEAK-LMV331TP Datasheet
1Mb / 12P
   General Purpose, 1.8V, RRI, Open-Drain Output Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com