công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6546T-I/OT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6546T-I/OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6546T-I/OT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6546T-I/OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
MCP6546/6R/6U/7/8/9
DS21714G-page 4
© 2002-2012 Microchip Technology Inc.
FIGURE 1-1:
Timing Diagram for the CS
pin on the MCP6548.
FIGURE 1-2:
Propagation Delay Timing
Diagram.
MCP6548 CHIP SELECT (CS) CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, VDD = +1.6V to +5.5V, VSS = GND, TA = 25°C, VIN+ = VDD/2,
VIN– = VSS, RPU =2.74 kΩ to VPU = VDD, and CL = 36 pF (Refer to Figures 1-1 and 1-3).
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
CS Low Specifications
CS Logic Threshold, Low
VIL
VSS
—0.2
VDD
V
CS Input Current, Low
ICSL
—5
pA
CS = VSS
CS High Specifications
CS Logic Threshold, High
VIH
0.8 VDD
—VDD
V
CS Input Current, High
ICSH
—1
pA
CS = VDD
CS Input High, VDD Current
IDD
—18
pA
CS = VDD
CS Input High, GND Current
ISS
—-20
pA
CS = VDD
Comparator Output Leakage
IO(LEAK)
—1
pA
VOUT = VSS+10V, CS = VDD
CS Dynamic Specifications
CS Low to Comparator Output
Low Turn-on Time
tON
—2
50
ms
CS = 0.2VDD to VOUT = VDD/2,
VIN– = VDD
CS High to Comparator Output
High Z Turn-off Time
tOFF
—10
µs
CS = 0.8VDD to VOUT = VDD/2,
VIN– = VDD
CS Hysteresis
VCS_HYST
—0.6
V
VDD = 5V
VIL
High-Z
tON
VIH
CS
tOFF
VOUT
-20 pA (typ.)
High-Z
ISS
ICS
-20 pA (typ.)
-0.6 µA (typ.)
1 pA (typ.)
1 pA (typ.)
5 pA (typ.)
VOL
tPLH
VOUT
VIN
100 mV
100 mV
tPHL
VOL
VIN+ = VDD/2
VOH


Số phần tương tự - MCP6546T-I/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6546T-I/OT MICROCHIP-MCP6546T-I/OT Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
More results

Mô tả tương tự - MCP6546T-I/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6549 MICROCHIP-MCP6549 Datasheet
625Kb / 28P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2003
MCP6546 MICROCHIP-MCP6546_06 Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541 Datasheet
512Kb / 28P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
07/28/03
PIC16F648A-I MICROCHIP-PIC16F648A-I Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
08/29/06
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_11 Datasheet
803Kb / 46P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2011
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_06 Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2006
logo
Texas Instruments
TLV3402 TI-TLV3402 Datasheet
257Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
TLV3401 TI1-TLV3401_13 Datasheet
759Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
logo
3PEAK INC.
TP1945 3PEAK-TP1945 Datasheet
655Kb / 20P
   1.8V Micropower, RRIO, Open-Drain Output Comparators
LMV331TP 3PEAK-LMV331TP Datasheet
1Mb / 12P
   General Purpose, 1.8V, RRI, Open-Drain Output Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com