công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6442 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6442
Giải thích chi tiết về linh kiện  450 nA, 9 kHz Op Amp
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6442 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  MCP6442 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6442 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 46 page
background image
© 2010-2012 Microchip Technology Inc.
DS22257C-page 5
MCP6441/2/4
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Note: Unless otherwise indicated, T
A = +25°C, VDD = +1.4V to +6.0V, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT ≈ VDD/2,
VL = VDD/2, RL = 1 MΩ to VL and CL = 60 pF.
FIGURE 2-1:
Input Offset Voltage.
FIGURE 2-2:
Input Offset Voltage Drift.
FIGURE 2-3:
Input Offset Voltage vs.
Common Mode Input Voltage with VDD = 6.0V.
FIGURE 2-4:
Input Offset Voltage vs.
Common Mode Input Voltage with VDD = 1.4V.
FIGURE 2-5:
Input Offset Voltage vs.
Output Voltage.
FIGURE 2-6:
Input Offset Voltage vs.
Power Supply Voltage.
Note:
The graphs and tables provided following this note are a statistical summary based on a limited number of
samples and are provided for informational purposes only. The performance characteristics listed herein
are not tested or guaranteed. In some graphs or tables, the data presented may be outside the specified
operating range (e.g., outside specified power supply range) and therefore outside the warranted range.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Input Offset Voltage (mV)
1700 Samples
VCM = VSS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Input Offset Voltage Drift (µV/°C)
1700 Samples
VCM = VSS
TA = -40°C to +125°C
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Common Mode Input Voltage (V)
VDD = 6.0V
Representative Part
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Common mode input voltage (V)
VDD = 1.4V
Representative Part
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
Output Voltage (V)
VDD = 6.0V
VDD = 1.4V
Representative Part
-2000
-1600
-1200
-800
-400
0
400
800
1200
1600
2000
Power Supply Voltage (V)
Representative Part
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C


Số phần tương tự - MCP6442

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6442 MICROCHIP-MCP6442 Datasheet
1Mb / 42P
   450 nA, 9 kHz Op Amp No Phase Reversal Analog Active Filters
2011
MCP6442T MICROCHIP-MCP6442T Datasheet
1Mb / 42P
   450 nA, 9 kHz Op Amp No Phase Reversal Analog Active Filters
2011
More results

Mô tả tương tự - MCP6442

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6441 MICROCHIP-MCP6441 Datasheet
635Kb / 30P
   450 nA, 9 kHz Op Amp
2010
MCP6441 MICROCHIP-MCP6441_11 Datasheet
1Mb / 42P
   450 nA, 9 kHz Op Amp No Phase Reversal Analog Active Filters
2011
MCP6421 MICROCHIP-MCP6421 Datasheet
2Mb / 34P
   4.4 關A, 90 kHz Op Amp
2013
logo
Analog Devices
AD846 AD-AD846 Datasheet
513Kb / 12P
   450 V/us, Precision, Current-Feedback Op Amp
REV. C
AD846 AD-AD846_15 Datasheet
311Kb / 12P
   450 V/ms, Precision, Current-Feedback Op Amp
REV. B
logo
Microchip Technology
MCP6281 MICROCHIP-MCP6281 Datasheet
580Kb / 32P
   450 UA, 5 MHz Rail-to-Rail Op Amp
2004
logo
Oscilent Corporation
730-450-AW OSCILENT-730-450-AW Datasheet
138Kb / 2P
   450 KHz 6 Element
733-450-AU OSCILENT-733-450-AU Datasheet
137Kb / 2P
   450 KHz 4 Element
737-450-AW OSCILENT-737-450-AW Datasheet
139Kb / 2P
   450 KHz 6 Element
737 OSCILENT-737 Datasheet
139Kb / 2P
   450 KHz 6 Element
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com