công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB40N6S2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB40N6S2
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB40N6S2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB40N6S2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB40N6S2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FGH40N6S2 / FGP40N6S2 / FGB40N6S2 RevA5
Figure 19. IGBT Normalized Transient Thermal Impedance, Junction to Case
Typical Performance Curves T
J = 25°C unless otherwise noted
t1, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
10-2
10-1
10o
10-5
10-3
10-2
10-1
100
101
10-4
0.10
t1
t2
PD
DUTY FACTOR, D = t1 / t2
PEAK TJ = (PD X ZθJC X RθJC) + TC
SINGLE PULSE
0.50
0.20
0.05
0.02
0.01
Test Circuit and Waveforms
Figure 20. Inductive Switching Test Circuit
Figure 21. Switching Test Waveforms
RG = 3Ω
L = 200
µH
VDD = 390V
+
-
FGH40N6S2D
DIODE TA49391
FGH40N6S2
tfI
td(OFF)I
trI
td(ON)I
10%
90%
10%
90%
VCE
ICE
VGE
EOFF
EON2


Số phần tương tự - FGB40N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB40N60SM FAIRCHILD-FGB40N60SM Datasheet
850Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
More results

Mô tả tương tự - FGB40N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50N6S2 FAIRCHILD-FGH50N6S2 Datasheet
173Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2_01 Datasheet
259Kb / 11P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2 Datasheet
177Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2T FAIRCHILD-FGB30N6S2T Datasheet
179Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH20N6S2 FAIRCHILD-FGH20N6S2 Datasheet
183Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH60N6S2 FAIRCHILD-FGH60N6S2 Datasheet
175Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
logo
Intersil Corporation
HGTD7N60A4S INTERSIL-HGTD7N60A4S Datasheet
168Kb / 11P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
June 2000
logo
Fairchild Semiconductor
HGT1S7N60A4S9A FAIRCHILD-HGT1S7N60A4S9A Datasheet
204Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTD3N60A4S FAIRCHILD-HGTD3N60A4S Datasheet
189Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTG40N60A4 FAIRCHILD-HGTG40N60A4 Datasheet
181Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com