công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB30N6S2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB30N6S2
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB30N6S2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FGH30N6S2 / FGP30N6S2 / FGS30N6S2 Rev. A1
Figure 7. Turn-On Energy Loss vs Collector to
Emitter Current
Figure 8. Turn-Off Energy Loss vs Collector to
Emitter Current
Figure 9. Turn-On Delay Time vs Collector to
Emitter Current
Figure 10. Turn-On Rise Time vs Collector to
Emitter Current
Figure 11. Turn-Off Delay Time vs Collector to
Emitter Current
Figure 12. Fall Time vs Collector to Emitter
Current
Typical Performance Curves (Continued)
200
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
100
250
0
5
10152025
0
350
300
50
400
TJ = 125
oC, V
GE = 10V, VGE = 15V
TJ = 25
oC, V
GE = 10V, VGE = 15V
150
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
100
300
0
600
5
10
152025
0
500
400
200
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
TJ = 125
oC, V
GE = 10V, VGE = 15V
TJ = 25
oC, V
GE = 10V, VGE = 15V
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
0
6
8
12
14
5
10152025
0
16
4
2
10
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
TJ = 25
oC, T
J = 125
oC, V
GE = 10V
TJ = 25
oC, T
J = 125
oC, V
GE = 15V
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
0
20
10
40
35
25
510
15
20
25
0
30
15
TJ = 25
oC, V
GE = 10V, VGE =15V
TJ = 125
oC, V
GE = 15V, VGE = 10V
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
5
20
30
40
50
60
70
80
90
0
5
10
15
20
25
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
ICE, COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A)
40
60
80
100
10
5
152025
0
120
RG = 10Ω, L = 500µH, VCE = 390V
TJ = 125
oC, V
GE = 10V OR 15V
TJ = 25
oC, V
GE = 10V OR 15V


Số phần tương tự - FGB30N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
259Kb / 11P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
179Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
281Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2DT FAIRCHILD-FGB30N6S2DT Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
More results

Mô tả tương tự - FGB30N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50N6S2 FAIRCHILD-FGH50N6S2 Datasheet
173Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2_01 Datasheet
259Kb / 11P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2T FAIRCHILD-FGB30N6S2T Datasheet
179Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH20N6S2 FAIRCHILD-FGH20N6S2 Datasheet
183Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH40N6S2 FAIRCHILD-FGH40N6S2 Datasheet
176Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH60N6S2 FAIRCHILD-FGH60N6S2 Datasheet
175Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
logo
Intersil Corporation
HGTD7N60A4S INTERSIL-HGTD7N60A4S Datasheet
168Kb / 11P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
June 2000
logo
Fairchild Semiconductor
HGT1S7N60A4S9A FAIRCHILD-HGT1S7N60A4S9A Datasheet
204Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTD3N60A4S FAIRCHILD-HGTD3N60A4S Datasheet
189Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTG40N60A4 FAIRCHILD-HGTG40N60A4 Datasheet
181Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com