công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145027 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC145027
Giải thích chi tiết về linh kiện   Encoder and Decoder Pairs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC145027 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC145027 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
MC145026
•MC145027•MC145028•SC41343•SC41344
MOTOROLA
7
10%
90%
ANY OUTPUT
tTLH
tTHL
Figure 4.
Figure 5.
Figure 6.
Figure 7.
Figure 8. Test Circuit
10%
90%
Din
tf
tr
VDD
VSS
RTC
50%
1/fosc
TE
50%
VDD
VSS
tw
DEVICE
UNDER
TEST
* Includes all probe and fixture capacitance.
CL*
OUTPUT
TEST POINT


Số phần tương tự - MC145027

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145027 MOTOROLA-MC145027 Datasheet
490Kb / 18P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
logo
Freescale Semiconductor...
MC145027 FREESCALE-MC145027 Datasheet
698Kb / 20P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
logo
Motorola, Inc
MC145027D MOTOROLA-MC145027D Datasheet
490Kb / 18P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145027DW LANSDALE-MC145027DW Datasheet
1Mb / 19P
   Encoder and Decoder Pairs
logo
Freescale Semiconductor...
MC145027DW FREESCALE-MC145027DW Datasheet
698Kb / 20P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com