công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145027P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC145027P
Giải thích chi tiết về linh kiện   Encoder and Decoder Pairs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC145027P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC145027P Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027P Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
MC145026
•MC145027•MC145028•SC41343•SC41344
MOTOROLA
3
9
8
7
6
543
2
1
SEQUENCER CIRCUIT
1
2
3
4
5
15
14
13
12
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
CONTROL
LOGIC
9–BIT
SHIFT
REGISTER
9
Din
11
VT
DATA
EXTRACTOR
Figure 3. MC145028 Decoder Block Diagram
VDD = PIN 16
VSS = PIN 8
C1
C2
R2
R1
76
10
MAXIMUM RATINGS* (Voltages Referenced to VSS)
Rating
Symbol
Value
Unit
VDD
DC Supply Voltage (except SC41343,
SC41344)
– 0.5 to + 18
V
VDD
DC Supply Voltage (SC41343, SC41344
only)
– 0.5 to + 10
V
Vin
DC Input Voltage
– 0.5 to VDD + 0.5
V
Vout
DC Output Voltage
– 0.5 to VDD + 0.5
V
Iin
DC Input Current, per Pin
± 10
mA
Iout
DC Output Current, per Pin
± 10
mA
PD
Power Dissipation, per Package
500
mW
Tstg
Storage Temperature
– 65 to + 150
°C
TL
Lead Temperature, 1 mm from Case for
10 Seconds
260
°C
* Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Func-
tional operation should be restricted to the limits in the Electrical Characteristics tables or
Pin Descriptions section.
This device contains protection circuitry to
guard against damage due to high static
voltages or electric fields. However, precau-
tions must be taken to avoid applications of any
voltage higher than maximum rated voltages
to this high–impedance circuit. For proper
operation, Vin and Vout should be constrained
to the range VSS ≤ (Vin or Vout) ≤ VDD.


Số phần tương tự - MC145027P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145027P MOTOROLA-MC145027P Datasheet
490Kb / 18P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145027P LANSDALE-MC145027P Datasheet
1Mb / 19P
   Encoder and Decoder Pairs
logo
Freescale Semiconductor...
MC145027P FREESCALE-MC145027P Datasheet
698Kb / 20P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com