công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145026D bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC145026D
Giải thích chi tiết về linh kiện   Encoder and Decoder Pairs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC145026D bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC145026D Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145026D Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MC145026
•MC145027•MC145028•SC41343•SC41344
MOTOROLA
11
DATA PERIOD
ENCODER
OSCILLATOR
(PIN 12)
Dout
(PIN 15)
ENCODED
“ONE”
ENCODED
“ZERO”
ENCODED
“OPEN”
Figure 11. Encoder Data Waveforms
500
400
300
200
100
VDD = 15 V
VDD = 10 V
VDD = 5 V
Figure 12. fmax vs Clayout — Decoders Only
Clayout (pF) ON PINS 1 – 5 (MC145027); PINS 1 – 5 AND 12 – 15 (MC145028)
10
20
30
40
50


Số phần tương tự - MC145026D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145026D MOTOROLA-MC145026D Datasheet
490Kb / 18P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145026D LANSDALE-MC145026D Datasheet
1Mb / 19P
   Encoder and Decoder Pairs
logo
Freescale Semiconductor...
MC145026D FREESCALE-MC145026D Datasheet
698Kb / 20P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com