công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF20U40S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF20U40S
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF20U40S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF20U40S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF20U40S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF20U40S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF20U40S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. F, September 2000
Typical Characteristics
Typical Characteristics
Typical Characteristics
Figure 1. Typical Forward Voltage Drop
vs. Forward Current
Figure 3. Typical Junction Capacitance
Figure 5. Typical Reverse Recovery Current
vs. di/dt
Figure 2. Typical Reverse Current
vs. Reverse Voltage
Figure 4. Typical Reverse Recovery Time
vs. di/dt
Figure 6. Forward Current Derating Curve
0.1
1
10
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T
C = 25
o
C
T
C = 100
o
C
Forward Voltage , V
F [V]
0.1
1
10
100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Typical Capacitance
at 0V = 930pF
Reverse Voltage , V
R
[V]
100
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
F
= 20A
T
C
= 25
o
C
di/dt [A/
µs]
50
100
150
200
250
300
350
400
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
T
C
= 100
o
C
T
C
= 25
oC
Reverse Voltage , V
R [V]
100
500
25
30
35
40
45
50
55
I
F = 20A
T
C = 25
o
C
di/dt [A/
µs]
60
80
100
120
140
160
0
5
10
15
20
25
30
Case Temperature , T
C [
o
C]


Số phần tương tự - FFPF20U40S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FFPF20U40S ISC-FFPF20U40S Datasheet
242Kb / 2P
   Ultrafast Rectifier
More results

Mô tả tương tự - FFPF20U40S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SDR6304 SSDI-SDR6304 Datasheet
72Kb / 2P
   Ultra Fast Recovery Rectifier
SDR504 SSDI-SDR504_1 Datasheet
101Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
SDR30U080J SSDI-SDR30U080J Datasheet
91Kb / 2P
   Ultra Fast Recovery Rectifier
RC0039F SSDI-RC0039F Datasheet
120Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
UF110 MICROSEMI-UF110 Datasheet
91Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF130 MICROSEMI-UF130 Datasheet
89Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF310 MICROSEMI-UF310 Datasheet
160Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF330 MICROSEMI-UF330 Datasheet
94Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UFR8510 MICROSEMI-UFR8510 Datasheet
123Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF15U40S FAIRCHILD-FFPF15U40S Datasheet
77Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
SDR622 ETC-SDR622 Datasheet
80Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com